công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW6N95K5 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STW6N95K5
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 950 V, 1 廓 typ., 9 A Zener-protected SuperMESH??5 Power MOSFET in DPAK, TO-220FP, TO-220, TO-247 and IPAK
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STW6N95K5 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STW6N95K5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STW6N95K5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STW6N95K5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STW6N95K5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STW6N95K5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STW6N95K5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STW6N95K5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STW6N95K5 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STW6N95K5 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 23 page
background image
Package mechanical data
STD6N95K5, STF6N95K5, STP6N95K5, STW6N95K5, STU6N95K5
10/23
Doc ID 16958 Rev 3
4
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com.
ECOPACK® is an ST trademark.
Table 9.
DPAK (TO-252) mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A2.20
2.40
A1
0.90
1.10
A2
0.03
0.23
b0.64
0.90
b4
5.20
5.40
c0.45
0.60
c2
0.48
0.60
D6.00
6.20
D1
5.10
E6.40
6.60
E1
4.70
e2.28
e1
4.40
4.60
H
9.35
10.10
L1
L1
2.80
L2
0.80
L4
0.60
1
R0.20
V2


Số phần tương tự - STW6N95K5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STW6N95K5 STMICROELECTRONICS-STW6N95K5 Datasheet
1Mb / 23P
   N-channel 950 V, 1 廓 typ., 9 A Zener-protected SuperMESH??5 Power MOSFET in DPAK, TO-220FP, TO-220, TO-247 and IPAK
logo
Inchange Semiconductor ...
STW6N95K5 ISC-STW6N95K5 Datasheet
344Kb / 2P
   N-Channel Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STW6N95K5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STF6N95K5 STMICROELECTRONICS-STF6N95K5 Datasheet
1Mb / 23P
   N-channel 950 V, 1 廓 typ., 9 A Zener-protected SuperMESH??5 Power MOSFET in DPAK, TO-220FP, TO-220, TO-247 and IPAK
STD2N95K5 STMICROELECTRONICS-STD2N95K5 Datasheet
1Mb / 23P
   N-channel 950 V, 4.2 廓 typ., 2 A Zener-protected SuperMESH??5 Power MOSFETs in DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
September 2013 Rev 1
STD2N80K5 STMICROELECTRONICS-STD2N80K5 Datasheet
1Mb / 23P
   N-channel 800 V, 3.5 廓 typ., 2 A Zener-protected SuperMESH??5 Power MOSFET in DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
February 2014 Rev 2
STD3N80K5 STMICROELECTRONICS-STD3N80K5 Datasheet
1Mb / 23P
   N-channel 800 V, 2.8 廓 typ., 2.5 A Zener-protected SuperMESH??5 Power MOSFET in DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
January 2014 Rev 3
STD3NK80Z STMICROELECTRONICS-STD3NK80Z_09 Datasheet
888Kb / 18P
   N-channel 800 V, 3.8 廓, 2.5 A, TO-220, TO-220FP, DPAK, IPAK Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STP4NK80Z STMICROELECTRONICS-STP4NK80Z_06 Datasheet
546Kb / 18P
   N-channel 800V - 3廓 - 3A - TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener - Protected SuperMESH??MOSFET
STP3NK80Z STMICROELECTRONICS-STP3NK80Z_06 Datasheet
537Kb / 18P
   N-channel 800V - 3.8廓 - 2.5A - TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STD7NK30Z STMICROELECTRONICS-STD7NK30Z Datasheet
731Kb / 15P
   N-channel, 300 V, 0.80 廓, 5 A TO-220, TO-220FP, DPAK Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STF5NK52ZD STMICROELECTRONICS-STF5NK52ZD Datasheet
777Kb / 17P
   N-channel 520 V,1.22 廓,4.4 A,TO-220,IPAK,I2PAK,DPAK,TO-220FP Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
September 2008 Rev 5
STD3NK90ZT4 STMICROELECTRONICS-STD3NK90ZT4 Datasheet
662Kb / 20P
   N-channel 900 V, 4.1 廓 typ., 3 A Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET in DPAK, TO-220 and TO-220FP packages
January 2013 Rev 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com