công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FFPF10U60S bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FFPF10U60S
Giải thích chi tiết về linh kiện  ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FFPF10U60S bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FFPF10U60S Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FFPF10U60S Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FFPF10U60S Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FFPF10U60S Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
©2000 Fairchild Semiconductor International
Rev. F, September 2000
Typical Characteristics
Figure 1. Typical Forward Voltage Drop
vs. Forward Current
Figure 3. Typical Junction Capacitance
Figure 5. Typical Reverse Recovery Current
vs. di/dt
Figure 2. Typical Reverse Current
vs. Reverse Voltage
Figure 4. Typical Reverse Recovery Time
vs. di/dt
Figure 6. Forward Current Derating Curve
0.1
1
10
20
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
T
C = 25
oC
T
C = 100
oC
Forward Voltage , V
F [V]
0.1
1
10
100
1
25
50
75
100
Typical Capacitance
at 0V = 80 pF
Reverse Voltage , V
R [V]
100
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I
F
= 10A
T
C
= 25
o
C
di/dt [A/
µs]
100
200
300
400
500
600
1E-3
0.01
0.1
1
10
100
1000
T
C = 100
oC
T
C = 25
oC
Reverse Voltage , V
R [V]
100
500
40
50
60
70
80
90
100
I
F = 10A
T
C
= 25
o
C
di/dt [A/
µs]
60
80
100
120
140
160
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Case Temperature , T
C [
o
C]


Số phần tương tự - FFPF10U60S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FFPF10U60DN FAIRCHILD-FFPF10U60DN Datasheet
73Kb / 4P
   ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - FFPF10U60S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seme LAB
1N6626D3A SEME-LAB-1N6626D3A Datasheet
282Kb / 4P
   ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SF1A600H KODENSHI-SF1A600H Datasheet
246Kb / 5P
   ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
SF3A600H KODENSHI-SF3A600H Datasheet
244Kb / 5P
   ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
SF3A400H-1 KODENSHI-SF3A400H-1 Datasheet
266Kb / 5P
   ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
FFA15U120DN FAIRCHILD-FFA15U120DN Datasheet
75Kb / 4P
   ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
FFA20U20DN FAIRCHILD-FFA20U20DN Datasheet
73Kb / 4P
   ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
FFAF10U120DN FAIRCHILD-FFAF10U120DN Datasheet
77Kb / 4P
   ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
FFAF15U20DN FAIRCHILD-FFAF15U20DN Datasheet
75Kb / 4P
   ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
FFAF20U20DN FAIRCHILD-FFAF20U20DN Datasheet
76Kb / 4P
   ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
FFAF20U60DN FAIRCHILD-FFAF20U60DN Datasheet
112Kb / 4P
   ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
FFB20U20S FAIRCHILD-FFB20U20S Datasheet
111Kb / 4P
   ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com