công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGW40N120KD bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGW40N120KD
Giải thích chi tiết về linh kiện  40 A, 1200 V short circuit rugged IGBT with Ultrafast diode
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGW40N120KD bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STGW40N120KD Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STGW40N120KD Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGW40N120KD Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGW40N120KD Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGW40N120KD Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGW40N120KD Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGW40N120KD Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGW40N120KD Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STGW40N120KD Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
STGW40N120KD, STGWA40N120KD
Electrical characteristics
Doc ID 15360 Rev 5
7/15
Figure 8.
Normalized gate threshold voltage
vs. temperature
Figure 9.
Normalized breakdown voltage vs.
temperature
Figure 10.
Switching losses vs. collector
current
Figure 11.
Switching losses vs. gate
resistance
Figure 12.
Switching losses vs. temperature
Figure 13.
Thermal impedance
VGE(th)
1.00
0.90
0.80
0.70
-50
0
TJ(°C)
(norm)
-25
1.10
75
25
50
100
0.75
0.85
0.95
1.05
0.65
125
IC=1mA
AM11225v1
V(BR)CES
-50
0
TJ(°C)
(norm)
-25
75
25
50
100
0.92
0.94
0.98
1.00
1.02
1.06
0.96
1.06
125
IC=1mA
AM11226v1
E
0
10
IC(A)
(µJ)
5
15
2000
Eon
Eoff
20
VCC=960V, RG=10Ω
VGE=15V, TJ=125°C
4000
6000
8000
25
30
AM11227v1
E
4000
0
60
RG(
Ω)
(µJ)
30
90
8000
Eon
Eoff
120
VCC=960V, IC=30A
VGE=15V, TJ=125°C
150 180 210
12000
2000
6000
10000
14000
AM11228v1
E
0
100
TJ(°C)
(µJ)
25
125
2000
Eon
Eoff
VCC=960V, IC=30A
VGE=15V, RG=10Ω
50
75
150
4000
6000
8000
AM11229v1


Số phần tương tự - STGW40N120KD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGW40NC60KD STMICROELECTRONICS-STGW40NC60KD Datasheet
846Kb / 13P
   600 V, 40 A short-circuit rugged IGBT
STGW40NC60V STMICROELECTRONICS-STGW40NC60V Datasheet
319Kb / 9P
   N-CHANNEL 50A - 600V TO-247 Hyper Fast PowerMESH??IGBT
STGW40NC60V STMICROELECTRONICS-STGW40NC60V Datasheet
279Kb / 10P
   N-CHANNEL 50A - 600V - TO-247 Very Fast PowerMESH IGBT
STGW40NC60V STMICROELECTRONICS-STGW40NC60V_04 Datasheet
279Kb / 10P
   N-CHANNEL 50A - 600V - TO-247 Very Fast PowerMESH IGBT
STGW40NC60W STMICROELECTRONICS-STGW40NC60W Datasheet
338Kb / 13P
   40 A - 600 V - ultra fast IGBT
July 2008 Rev 1
More results

Mô tả tương tự - STGW40N120KD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGW30N120KD STMICROELECTRONICS-STGW30N120KD_V01 Datasheet
423Kb / 15P
   30 A, 1200 V short circuit rugged IGBT with Ultrafast diode
February 2012
STGW30N120KD STMICROELECTRONICS-STGW30N120KD Datasheet
359Kb / 13P
   30 A - 1200 V - short circuit rugged IGBT
STGW40NC60KD STMICROELECTRONICS-STGW40NC60KD Datasheet
846Kb / 13P
   600 V, 40 A short-circuit rugged IGBT
STGD10HF60KD STMICROELECTRONICS-STGD10HF60KD Datasheet
760Kb / 21P
   Automotive-grade 10 A, 600 V, short-circuit rugged IGBT with Ultrafast diode
logo
Infineon Technologies A...
IGQ100N120S7 INFINEON-IGQ100N120S7 Datasheet
1Mb / 14P
   Short circuit rugged 1200 V TRENCHSTOP™ IGBT 7 technology
Revision 1.10 2023-01-23
IKW15N120CS7 INFINEON-IKW15N120CS7 Datasheet
1Mb / 16P
   Short circuit rugged 1200 V TRENCHSTOP™ IGBT 7 technology
1.00 2021-03-17
logo
STMicroelectronics
STGB8NC60KD STMICROELECTRONICS-STGB8NC60KD Datasheet
562Kb / 18P
   600 V - 8 A - short circuit rugged IGBT
STGB19NC60KD STMICROELECTRONICS-STGB19NC60KD Datasheet
586Kb / 17P
   20 A - 600 V - short circuit rugged IGBT
STGB30NC60K STMICROELECTRONICS-STGB30NC60K Datasheet
385Kb / 15P
   30 A - 600 V - short circuit rugged IGBT
STGB14NC60KD STMICROELECTRONICS-STGB14NC60KD_10 Datasheet
543Kb / 16P
   14 A, 600 V - short-circuit rugged IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com