công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD14NM50N bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD14NM50N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 500 V, 0.28typ., 12 A MDmesh??II Power MOSFET in D짼PAK, DPAK, TO-220FP, I짼PAK and TO-220 packages
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD14NM50N bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STD14NM50N Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD14NM50N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD14NM50N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD14NM50N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD14NM50N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD14NM50N Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STD14NM50N Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STD14NM50N Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STD14NM50N Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 26 page
background image
Package mechanical data
STB14NM50N, STD14NM50N, STF14NM50N, STI14NM50N, STP14NM50N
10/26
Doc ID 16832 Rev 6
4
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com.
ECOPACK® is an ST trademark.


Số phần tương tự - STD14NM50N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD14NM50N STMICROELECTRONICS-STD14NM50N Datasheet
1Mb / 26P
   N-channel 500 V, 0.28 廓 typ., 12 A MDmesh??II Power MOSFET in D짼PAK, DPAK, TO-220FP, I짼PAK and TO-220 packages
logo
Inchange Semiconductor ...
STD14NM50N ISC-STD14NM50N Datasheet
308Kb / 2P
   isc N-Channel Mosfet Transistor
logo
STMicroelectronics
STD14NM50NAG STMICROELECTRONICS-STD14NM50NAG Datasheet
645Kb / 16P
   Automotive-grade N-channel 500 V, 0.285 typ., 12 A MDmeshTM II Power MOSFET in a DPAK package
March 2019 Rev 2
More results

Mô tả tương tự - STD14NM50N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB14NM50N STMICROELECTRONICS-STB14NM50N Datasheet
1Mb / 26P
   N-channel 500 V, 0.28 廓 typ., 12 A MDmesh??II Power MOSFET in D짼PAK, DPAK, TO-220FP, I짼PAK and TO-220 packages
STW57N65M5 STMICROELECTRONICS-STW57N65M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 650 V, 0.056 廓 typ., 42 A MDmesh??V Power MOSFET in I짼PAK, TO-220, TO-220FP and D짼PAK packages
STF57N65M5 STMICROELECTRONICS-STF57N65M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 650 V, 0.056 廓 typ., 42 A MDmesh??V Power MOSFET in I짼PAK, TO-220, TO-220FP and D짼PAK packages
STD13NM60N STMICROELECTRONICS-STD13NM60N Datasheet
989Kb / 21P
   N-channel 600 V, 0.28 廓 typ., 11 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAK, TO-220, IPAK, TO-247 packages
STF13NM60N STMICROELECTRONICS-STF13NM60N Datasheet
989Kb / 21P
   N-channel 600 V, 0.28 廓 typ., 11 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAK, TO-220, IPAK, TO-247 packages
STF32NM50N STMICROELECTRONICS-STF32NM50N Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 500 V, 0.1 廓 typ., 22 A MDmesh??II Power MOSFET in D짼PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247 packages
STP32NM50N STMICROELECTRONICS-STP32NM50N Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 500 V, 0.1 廓 typ., 22 A MDmesh??II Power MOSFET in D짼PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247 packages
STB33N65M2 STMICROELECTRONICS-STB33N65M2 Datasheet
800Kb / 23P
   N-channel 650 V, 0.117 ??typ., 24 A MDmesh??M2 Power MOSFETs in D짼PAK, TO-220FP, TO-220 and I짼PAK packages
December 2014 Rev 1
STI18NM60N STMICROELECTRONICS-STI18NM60N Datasheet
998Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.27 廓, 13 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220, TO-220FP, TO-247, D짼PAK and I짼PAK
STD11NM50N STMICROELECTRONICS-STD11NM50N Datasheet
663Kb / 16P
   N-channel 500 V, 0.4 廓, 8.5 A MDmesh??II Power MOSFET in DPAK, TO-220FP and TO-220
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com