công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD11NM50N bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD11NM50N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 500 V, 0.4 廓, 8.5 A MDmesh??II Power MOSFET in DPAK, TO-220FP and TO-220
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD11NM50N bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STD11NM50N Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD11NM50N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD11NM50N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD11NM50N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD11NM50N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD11NM50N Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STD11NM50N Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STD11NM50N Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STD11NM50N Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
Package mechanical data
STD11NM50N, STF11NM50N, STP11NM50N
10/16
Doc ID 17156 Rev 3
4
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com. ECOPACK
is an ST trademark.


Số phần tương tự - STD11NM50N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD11NM50N STMICROELECTRONICS-STD11NM50N Datasheet
675Kb / 16P
   N-channel 500 V, 0.4, 8.5 A MDmesh II Power MOSFET in DPAK, TO-220FP and TO-220
logo
Inchange Semiconductor ...
STD11NM50N ISC-STD11NM50N Datasheet
250Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STD11NM50N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STF11NM50N STMICROELECTRONICS-STF11NM50N Datasheet
675Kb / 16P
   N-channel 500 V, 0.4, 8.5 A MDmesh II Power MOSFET in DPAK, TO-220FP and TO-220
STD10NM50N STMICROELECTRONICS-STD10NM50N Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 500 V, 0.53 廓, 7 A DPAK, TO-220FP, TO-220 MDmesh??II Power MOSFET
STB12NM50N STMICROELECTRONICS-STB12NM50N_08 Datasheet
588Kb / 19P
   N-channel 500 V, 0.29 廓, 11 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220 - DPAK - D2PAK - I2PAK - TO-220FP
STD14NM50N STMICROELECTRONICS-STD14NM50N Datasheet
1Mb / 26P
   N-channel 500 V, 0.28 廓 typ., 12 A MDmesh??II Power MOSFET in D짼PAK, DPAK, TO-220FP, I짼PAK and TO-220 packages
STB14NM50N STMICROELECTRONICS-STB14NM50N Datasheet
1Mb / 26P
   N-channel 500 V, 0.28 廓 typ., 12 A MDmesh??II Power MOSFET in D짼PAK, DPAK, TO-220FP, I짼PAK and TO-220 packages
STD10NM65N STMICROELECTRONICS-STD10NM65N_08 Datasheet
527Kb / 17P
   N-channel 650 V, 0.43 廓, 9 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK
STD18N55M5 STMICROELECTRONICS-STD18N55M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 550 V, 0.18 廓, 13 A, MDmesh??V Power MOSFET in D짼PAK, DPAK, TO-220FP and TO-220
STB23NM50N STMICROELECTRONICS-STB23NM50N Datasheet
867Kb / 21P
   N-channel 500 V, 0.162 廓, 17 A TO-220, TO-220FP, TO-247, D짼PAK MDmesh??II Power MOSFET
STX8NM60N STMICROELECTRONICS-STX8NM60N Datasheet
706Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.56 廓,7 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK, D2PAK
STF19NM50N STMICROELECTRONICS-STF19NM50N Datasheet
715Kb / 15P
   N-channel 500 V, 0.2 ohm, 14 A MDmesh II Power MOSFET in TO-220FP, TO-220 and TO-247
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com