công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD11NM50N bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD11NM50N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 500 V, 0.4 廓, 8.5 A MDmesh??II Power MOSFET in DPAK, TO-220FP and TO-220
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD11NM50N bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STD11NM50N Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD11NM50N Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD11NM50N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD11NM50N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD11NM50N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD11NM50N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD11NM50N Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STD11NM50N Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STD11NM50N Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
STD11NM50N, STF11NM50N, STP11NM50N
Test circuits
Doc ID 17156 Rev 3
9/16
3
Test circuits
Figure 17.
Switching times test circuit for
resistive load
Figure 18.
Gate charge test circuit
Figure 19.
Test circuit for inductive load
switching and diode recovery times
Figure 20.
Unclamped inductive load test
circuit
Figure 21.
Unclamped inductive waveform
Figure 22.
Switching time waveform
AM01468v1
VGS
PW
VD
RG
RL
D.U.T.
2200
μF
3.3
μF
VDD
AM01469v1
VDD
47k
Ω
1k
Ω
47k
Ω
2.7k
Ω
1k
Ω
12V
Vi=20V=VGMAX
2200
μF
PW
IG=CONST
100
Ω
100nF
D.U.T.
VG
AM01470v1
A
D
D.U.T.
S
B
G
25
Ω
A
A
B
B
RG
G
FAST
DIODE
D
S
L=100
μH
μF
3.3
1000
μF
VDD
AM01471v1
Vi
Pw
VD
ID
D.U.T.
L
2200
μF
3.3
μF
VDD
AM01472v1
V(BR)DSS
VDD
VDD
VD
IDM
ID
AM01473v1
VDS
ton
tdon
tdoff
toff
tf
tr
90%
10%
10%
0
0
90%
90%
10%
VGS


Số phần tương tự - STD11NM50N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD11NM50N STMICROELECTRONICS-STD11NM50N Datasheet
675Kb / 16P
   N-channel 500 V, 0.4, 8.5 A MDmesh II Power MOSFET in DPAK, TO-220FP and TO-220
logo
Inchange Semiconductor ...
STD11NM50N ISC-STD11NM50N Datasheet
250Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STD11NM50N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STF11NM50N STMICROELECTRONICS-STF11NM50N Datasheet
675Kb / 16P
   N-channel 500 V, 0.4, 8.5 A MDmesh II Power MOSFET in DPAK, TO-220FP and TO-220
STD10NM50N STMICROELECTRONICS-STD10NM50N Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 500 V, 0.53 廓, 7 A DPAK, TO-220FP, TO-220 MDmesh??II Power MOSFET
STB12NM50N STMICROELECTRONICS-STB12NM50N_08 Datasheet
588Kb / 19P
   N-channel 500 V, 0.29 廓, 11 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220 - DPAK - D2PAK - I2PAK - TO-220FP
STD14NM50N STMICROELECTRONICS-STD14NM50N Datasheet
1Mb / 26P
   N-channel 500 V, 0.28 廓 typ., 12 A MDmesh??II Power MOSFET in D짼PAK, DPAK, TO-220FP, I짼PAK and TO-220 packages
STB14NM50N STMICROELECTRONICS-STB14NM50N Datasheet
1Mb / 26P
   N-channel 500 V, 0.28 廓 typ., 12 A MDmesh??II Power MOSFET in D짼PAK, DPAK, TO-220FP, I짼PAK and TO-220 packages
STD10NM65N STMICROELECTRONICS-STD10NM65N_08 Datasheet
527Kb / 17P
   N-channel 650 V, 0.43 廓, 9 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK
STD18N55M5 STMICROELECTRONICS-STD18N55M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 550 V, 0.18 廓, 13 A, MDmesh??V Power MOSFET in D짼PAK, DPAK, TO-220FP and TO-220
STB23NM50N STMICROELECTRONICS-STB23NM50N Datasheet
867Kb / 21P
   N-channel 500 V, 0.162 廓, 17 A TO-220, TO-220FP, TO-247, D짼PAK MDmesh??II Power MOSFET
STX8NM60N STMICROELECTRONICS-STX8NM60N Datasheet
706Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.56 廓,7 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK, D2PAK
STF19NM50N STMICROELECTRONICS-STF19NM50N Datasheet
715Kb / 15P
   N-channel 500 V, 0.2 ohm, 14 A MDmesh II Power MOSFET in TO-220FP, TO-220 and TO-247
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com