công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA25DD0WHFP-TR bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Rohm

tên linh kiện BA25DD0WHFP-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  2A/1A Fixed OutputLDORegulators With ShutdownSwicth
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA25DD0WHFP-TR bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Rohm

Back Button BA25DD0WHFP-TR Datasheet HTML 6Page - Rohm BA25DD0WHFP-TR Datasheet HTML 7Page - Rohm BA25DD0WHFP-TR Datasheet HTML 8Page - Rohm BA25DD0WHFP-TR Datasheet HTML 9Page - Rohm BA25DD0WHFP-TR Datasheet HTML 10Page - Rohm BA25DD0WHFP-TR Datasheet HTML 11Page - Rohm BA25DD0WHFP-TR Datasheet HTML 12Page - Rohm BA25DD0WHFP-TR Datasheet HTML 13Page - Rohm BA25DD0WHFP-TR Datasheet HTML 14Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 23 page
background image
Datasheet
10/20
BAxxDD0xx
BAxxCC0xx
TSZ02201-0R6R0A600130-1-2
© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
TSZ22111・15・001
26.Jun.2012 Rev.001
www.rohm.com
●Typical Performance Curves - continued
(Unless specified otherwise, Vcc=7.0V, Vo=5.0V, VCTL=3.0V, and Io=0mA)
BAxxDD0xx (BA50DD0WT)
Fig.16
Input Stability (Io=0mA)
Fig.17
Input Stability (Io=2A)
Fig.15
Circuit Current
Fig.18
Load Stability


Số phần tương tự - BA25DD0WHFP-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA25DD0WHFP-TR ROHM-BA25DD0WHFP-TR Datasheet
499Kb / 23P
   2A/1A Fixed Output LDO Regulators
BA25DD0WHFP-TR ROHM-BA25DD0WHFP-TR Datasheet
493Kb / 23P
   Low-saturation regulators, available for output s up to 2A/1A.
More results

Mô tả tương tự - BA25DD0WHFP-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA08CC0FP-E2 ROHM-BA08CC0FP-E2 Datasheet
493Kb / 23P
   2A/1A Fixed OutputLDORegulators
BA033CC0WFP-E2 ROHM-BA033CC0WFP-E2 Datasheet
499Kb / 23P
   2A/1A Fixed Output LDO Regulators
BA00DD0W ROHM-BA00DD0W_12 Datasheet
528Kb / 20P
   2A/1A Variable Output
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
FM5881A FUMAN-FM5881A Datasheet
631Kb / 7P
   1A/1.5A/2A current limiting switch
logo
Rohm
BA00DD0W ROHM-BA00DD0W Datasheet
2Mb / 25P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA00CC0WHFP-TR ROHM-BA00CC0WHFP-TR Datasheet
498Kb / 20P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
logo
Renesas Technology Corp
HIP2103 RENESAS-HIP2103 Datasheet
893Kb / 21P
   60V, 1A/2A Peak, Half Bridge Driver with 4V UVLO
logo
Intersil Corporation
HIP2103FRTAAZ INTERSIL-HIP2103FRTAAZ Datasheet
495Kb / 21P
   60V, 1A/2A Peak, Half Bridge Driver with 4V UVLO
November 27, 2013
logo
Cherry Semiconductor Co...
CS5201-3 CHERRY-CS5201-3 Datasheet
158Kb / 6P
   1A, 3.3V Fixed Linear Regulator
logo
Rohm
BD15HC0WEFJ ROHM-BD15HC0WEFJ Datasheet
495Kb / 21P
   1A Fixed Output LDO Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com