công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM555CM bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM555CM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Timing from Microseconds through Hours
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM555CM bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button LM555CM Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM555CM Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM555CM Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM555CM Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM555CM Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM555CM Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM555CM Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM555CM Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM555CM Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 21 page
background image
LM555
SNAS548C – FEBRUARY 2000 – REVISED MARCH 2013
www.ti.com
Figure 19. Pulse Width Modulator
VCC = 5V
Top Trace: Modulation 1V/Div.
TIME = 0.2 ms/DIV.
Bottom Trace: Output Voltage 2V/Div.
RA = 9.1kΩ
C = 0.01
μF
Figure 20. Pulse Width Modulator
PULSE POSITION MODULATOR
This application uses the timer connected for astable operation, as in Figure 21, with a modulating signal again
applied to the control voltage terminal. The pulse position varies with the modulating signal, since the threshold
voltage and hence the time delay is varied. Figure 22 shows the waveforms generated for a triangle wave
modulation signal.
Figure 21. Pulse Position Modulator
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2000–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM555


Số phần tương tự - LM555CM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM555CM NSC-LM555CM Datasheet
822Kb / 12P
   Timer
logo
Fairchild Semiconductor
LM555CM FAIRCHILD-LM555CM Datasheet
150Kb / 14P
   Single Timer
LM555CM FAIRCHILD-LM555CM Datasheet
282Kb / 13P
   Single Timer
logo
Texas Instruments
LM555CM TI1-LM555CM Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   Timer
logo
ON Semiconductor
LM555CM ONSEMI-LM555CM Datasheet
473Kb / 15P
   Single Timer
January 2013 Rev. 1.1.0
More results

Mô tả tương tự - LM555CM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
NE555 DIODES-NE555_V01 Datasheet
674Kb / 14P
   Timing from microseconds to hours
February 2021
NA555S-13 DIODES-NA555S-13 Datasheet
729Kb / 14P
   Timing from microseconds to hours
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
SC556 FUMAN-SC556 Datasheet
418Kb / 10P
   Timing from microseconds to hours
logo
Guangdong Youtai Semico...
SA555DR UMW-SA555DR Datasheet
526Kb / 18P
   Timing From Microseconds to Hours
logo
List of Unclassifed Man...
HP51A6 ETC2-HP51A6 Datasheet
69Kb / 2P
   16 standard time ranges from 5 seconds to 60 hours
logo
Illinois Capacitor, Inc...
105AXZ050M ILLINOISCAPACITOR-105AXZ050M_16 Datasheet
219Kb / 2P
   Low Impedance 2000 hours
104NPS050M ILLINOISCAPACITOR-104NPS050M_16 Datasheet
197Kb / 2P
   Bi-Polar 1000 hours
104SMH050M ILLINOISCAPACITOR-104SMH050M_16 Datasheet
224Kb / 2P
   General Purpose 1000 hours
logo
IK Semicon Co., Ltd
IN7100N IKSEMICON-IN7100N Datasheet
235Kb / 8P
   Hours and Minutes Setting
logo
Illinois Capacitor, Inc...
826LBB400M2BC ILLINOISCAPACITOR-826LBB400M2BC_16 Datasheet
348Kb / 5P
   Extended Life, 3000 hours
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com