công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMB3906 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FMB3906
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP Multi-Chip General Purpose Amplifier
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FMB3906 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FMB3906 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FMB3906 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FMB3906 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FMB3906 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FMB3906 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FMB3906 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Power Dissipation vs
Ambient Temperature
0
25
50
75
100
125
150
0
0.25
0.5
0.75
1
TEMPERATURE ( C)
º
SOT-6
SOIC-16
SC70-6
Typical Characteristics (continued)
PNP Multi-Chip General Purpose Amplifier
(continued)
Noise Figure vs Frequency
0.1
1
10
100
0
1
2
3
4
5
6
f - FREQUENCY (kHz)
I
= 100
µA, R
= 200
C
V
= 5.0V
CE
S
I
= 100
µA, R
= 2.0 k
C
S
I
= 1.0 mA, R
= 200
C
S
Noise Figure vs Source Resistance
0.1
1
10
100
0
2
4
6
8
10
12
R
- SOURCE RESISTANCE (
)
k
I
= 100
µA
C
V
= 5.0V
f = 1.0 kHz
CE
I
= 1.0 mA
C
S
Switching Times
vs Collector Current
1
10
100
1
10
100
500
I
- COLLECTOR CURRENT (mA)
I
= I
=
t r
t s
B1
C
B2
I c
10
t f
t d
Turn On and Turn Off Times
vs Collector Current
1
10
100
1
10
100
500
I
- COLLECTOR CURRENT (mA)
I
= I
=
t off
B1
C
B2
I c
10
t on
V
= 0.5V
BE(OFF)
t
I
=
on
t off
B1
I c
10


Số phần tương tự - FMB3906

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FMB3904 FAIRCHILD-FMB3904 Datasheet
77Kb / 5P
   NPN General Purpose Amplifier
FMB3904 FAIRCHILD-FMB3904 Datasheet
99Kb / 7P
   NPN Multi-Chip General Purpose Amplifier
More results

Mô tả tương tự - FMB3906

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FMB200 FAIRCHILD-FMB200 Datasheet
50Kb / 4P
   PNP Multi-Chip General Purpose Amplifier
FFB2907A FAIRCHILD-FFB2907A Datasheet
62Kb / 5P
   PNP Multi-Chip General Purpose Amplifier
BC857S FAIRCHILD-BC857S Datasheet
51Kb / 5P
   PNP Multi-Chip General Purpose Amplifier
FFB2907A FAIRCHILD-FFB2907A_1 Datasheet
90Kb / 7P
   PNP Multi-Chip General Purpose Amplifier
FMBA56 FAIRCHILD-FMBA56 Datasheet
42Kb / 4P
   PNP Multi-Chip General Purpose Amplifier
FJYF2906 FAIRCHILD-FJYF2906 Datasheet
141Kb / 5P
   PNP Multi-Chip General Purpose Amplifier
FMB100 FAIRCHILD-FMB100 Datasheet
44Kb / 3P
   NPN Multi-Chip General Purpose Amplifier
logo
ON Semiconductor
FMBA06 ONSEMI-FMBA06 Datasheet
161Kb / 7P
   NPN Multi-Chip General Purpose Amplifier
1998
logo
Fairchild Semiconductor
BC847BS FAIRCHILD-BC847BS Datasheet
199Kb / 3P
   NPN Multi-chip General Purpose Amplifier
FFB2222A FAIRCHILD-FFB2222A_1 Datasheet
88Kb / 7P
   NPN Multi-Chip General Purpose Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com