công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UC1610J bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện UC1610J
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL SCHOTTKY DIODE BRIDGE
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

UC1610J bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  UC1610J Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments UC1610J Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments UC1610J Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments UC1610J Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments UC1610J Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments UC1610J Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments UC1610J Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments UC1610J Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments UC1610J Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
UC1610
UC3610
SLUS339B − JUNE 1993 − REVISED DECEMBER 2004
3
www.ti.com
APPLICATION INFORMATION
Figure 1
010
20
30
40
50
1
2
3
5
10
20
30
50
100
200
300
500
1000
Reverse Voltage − V
T J = 125
T J = 25
T J = 75
REVERSE CURRENT
vs
VOLTAGE
°C
°C
°C
Figure 2
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
0.001
0.002
0.003
0.005
0.01
0.02
0.03
0.05
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
Forward Voltage − V
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.0
3.0
5.0
T J = −55
T J = 25
T J = 125
FORWARD CURRENT
vs
VOLTAGE
°C
°C
°C
Figure 3
Time, 2 ns/DIV
TRR
(4.6 ns)
IR= 0.5 A
I
= 0.5 A
TA= 25
0 A
REVERSE RECOVERY CHARACTERISTICS
F
°C
Figure 4
Time, 2 ns/DIV
TFR
(6 ns)
IF= 1 A
1.1 V
TA= 25
Diode Voltage
0 A
Diode Current
0 A
FORWARD RECOVERY CHARACTERISTICS
°C


Số phần tương tự - UC1610J

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
UC1610 TI-UC1610 Datasheet
162Kb / 3P
[Old version datasheet]   Dual Schottky Diode Bridge
More results

Mô tả tương tự - UC1610J

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
L6210 STMICROELECTRONICS-L6210_08 Datasheet
146Kb / 8P
   Dual Schottky diode bridge
L6210 STMICROELECTRONICS-L6210 Datasheet
99Kb / 5P
   DUAL SCHOTTKY DIODE BRIDGE
logo
Texas Instruments
UC1610 TI-UC1610 Datasheet
162Kb / 3P
[Old version datasheet]   Dual Schottky Diode Bridge
UC3612 TI-UC3612 Datasheet
84Kb / 3P
[Old version datasheet]   Dual Schottky Diode
logo
Allegro MicroSystems
8920 ALLEGRO-8920 Datasheet
39Kb / 2P
   DUAL SCHOTTKY DIODE
logo
ON Semiconductor
1SS383T1G ONSEMI-1SS383T1G Datasheet
43Kb / 2P
   Dual Schottky Diode
March, 2006 ??Rev. 2
logo
Texas Instruments
UA1612 TI1-UA1612 Datasheet
103Kb / 4P
[Old version datasheet]   Dual Schottky Diode
logo
Thinki Semiconductor Co...
MBRF20100CTR THINKISEMI-MBRF20100CTR Datasheet
317Kb / 2P
   20 Ampere Dual Common Anode Schottky Half Bridge Rectifier Diode
SDB20100PR THINKISEMI-SDB20100PR Datasheet
427Kb / 2P
   20 Ampere Dual Common Anode Schottky Half Bridge Rectifier Diode
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT14-099 KEXIN-BAT14-099 Datasheet
36Kb / 1P
   Silicon Dual Schottky Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com