công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMB2907A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FMB2907A
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP Multi-Chip General Purpose Amplifier
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FMB2907A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FMB2907A Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FMB2907A Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FMB2907A Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FMB2907A Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FMB2907A Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
Test Circuits
FIGURE 1: Saturated Turn-On Switching Time Test Circuit
FIGURE 2: Saturated Turn-Off Switching Time Test Circuit
1.0 K
- 6.0 V
15 V
1.0 K
- 30 V
0
≤≤≤≤≤ 200ns
≤≤≤≤≤ 200ns
- 16 V
0
50
200
1 K
37
50
30 V
PNP Multi-Chip General Purpose Amplifier
(continued)


Số phần tương tự - FMB2907A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FMB2907A FAIRCHILD-FMB2907A Datasheet
90Kb / 7P
   PNP Multi-Chip General Purpose Amplifier
More results

Mô tả tương tự - FMB2907A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FMB200 FAIRCHILD-FMB200 Datasheet
50Kb / 4P
   PNP Multi-Chip General Purpose Amplifier
BC857S FAIRCHILD-BC857S Datasheet
51Kb / 5P
   PNP Multi-Chip General Purpose Amplifier
FFB3906 FAIRCHILD-FFB3906 Datasheet
81Kb / 6P
   PNP Multi-Chip General Purpose Amplifier
FFB2907A FAIRCHILD-FFB2907A_1 Datasheet
90Kb / 7P
   PNP Multi-Chip General Purpose Amplifier
FMBA56 FAIRCHILD-FMBA56 Datasheet
42Kb / 4P
   PNP Multi-Chip General Purpose Amplifier
FJYF2906 FAIRCHILD-FJYF2906 Datasheet
141Kb / 5P
   PNP Multi-Chip General Purpose Amplifier
FMB100 FAIRCHILD-FMB100 Datasheet
44Kb / 3P
   NPN Multi-Chip General Purpose Amplifier
logo
ON Semiconductor
FMBA06 ONSEMI-FMBA06 Datasheet
161Kb / 7P
   NPN Multi-Chip General Purpose Amplifier
1998
logo
Fairchild Semiconductor
BC847BS FAIRCHILD-BC847BS Datasheet
199Kb / 3P
   NPN Multi-chip General Purpose Amplifier
FFB2222A FAIRCHILD-FFB2222A_1 Datasheet
88Kb / 7P
   NPN Multi-Chip General Purpose Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com