công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SZSMF15AT1G bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện SZSMF15AT1G
Giải thích chi tiết về linh kiện  200 W Transient Voltage Suppressor SOD-123 Flat Lead Package
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

SZSMF15AT1G bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  SZSMF15AT1G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor SZSMF15AT1G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor SZSMF15AT1G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor SZSMF15AT1G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor SZSMF15AT1G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor SZSMF15AT1G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
SMF5.0AT1G Series, SZSMF5.0AT1G Series
http://onsemi.com
5
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−55
25
85
150
T, TEMPERATURE (°C)
25
50
75
100
125
175
T, TEMPERATURE (°C)
150
1000
100
1
1
10
1000
WORKING PEAK REVERSE VOLTAGE (VOLTS)
MEASURED @ 50% VRWM
MEASURED @ ZERO BIAS
Figure 5. Typical Derating Factor for Duty Cycle
1 ms
10 ms
1
0.7
0.5
0.3
0.05
0.1
0.2
0.01
0.02
0.03
0.07
100 ms
0.1 0.2
0.5
2
5
10
50
1
20
100
D, DUTY CYCLE (%)
PULSE WIDTH
10 ms
Figure 6. Steady State Power Derating
Figure 7. Forward Voltage
Figure 8. Capacitance versus Working Peak
Reverse Voltage
10
100
350
300
250
200
150
400
100
50
0
0


Số phần tương tự - SZSMF15AT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
SZSMF15AT1G LITTELFUSE-SZSMF15AT1G Datasheet
1Mb / 6P
   SZSMF30AT1G Surface Mount > 200W > SZSMF Series
Revised: 06/20/19
More results

Mô tả tương tự - SZSMF15AT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
SMF33AT1G ONSEMI-SMF33AT1G Datasheet
119Kb / 6P
   200 W Transient Voltage Suppressor SOD-123 Flat Lead Package
May, 2013 ??Rev. 7
SMF36AT1G ONSEMI-SMF36AT1G Datasheet
119Kb / 6P
   200 W Transient Voltage Suppressor SOD-123 Flat Lead Package
May, 2013 ??Rev. 7
SMF9.0AT1G ONSEMI-SMF9.0AT1G Datasheet
119Kb / 6P
   200 W Transient Voltage Suppressor SOD-123 Flat Lead Package
May, 2013 ??Rev. 7
SMF60AT1G ONSEMI-SMF60AT1G Datasheet
119Kb / 6P
   200 W Transient Voltage Suppressor SOD-123 Flat Lead Package
May, 2013 ??Rev. 7
SMF30AT1G ONSEMI-SMF30AT1G Datasheet
119Kb / 6P
   200 W Transient Voltage Suppressor SOD-123 Flat Lead Package
May, 2013 ??Rev. 7
SMF5.0AT1G ONSEMI-SMF5.0AT1G Datasheet
120Kb / 6P
   200 W Transient Voltage Suppressor SOD-123 Flat Lead Package
May, 2013 ??Rev. 7
SMF18AT1G ONSEMI-SMF18AT1G Datasheet
119Kb / 6P
   200 W Transient Voltage Suppressor SOD-123 Flat Lead Package
May, 2013 ??Rev. 7
SMF5.0AT1G ONSEMI-SMF5.0AT1G Datasheet
129Kb / 6P
   200 W Transient Voltage Suppressor SOD-123 Flat Lead Package
May, 2013 ??Rev. 7
SMF24AT1G ONSEMI-SMF24AT1G Datasheet
119Kb / 6P
   200 W Transient Voltage Suppressor SOD-123 Flat Lead Package
May, 2013 ??Rev. 7
SMF10AT1G ONSEMI-SMF10AT1G Datasheet
119Kb / 6P
   200 W Transient Voltage Suppressor SOD-123 Flat Lead Package
May, 2013 ??Rev. 7
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com