công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC1054-3.3VCT713 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Microchip Technology

tên linh kiện TC1054-3.3VCT713
Giải thích chi tiết về linh kiện  50 mA, 100 mA and 150 mA CMOS LDOs with Shutdown and ERROR Output
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

TC1054-3.3VCT713 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Microchip Technology

Back Button TC1054-3.3VCT713 Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology TC1054-3.3VCT713 Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology TC1054-3.3VCT713 Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology TC1054-3.3VCT713 Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology TC1054-3.3VCT713 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology TC1054-3.3VCT713 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology TC1054-3.3VCT713 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology TC1054-3.3VCT713 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology TC1054-3.3VCT713 Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 20 page
background image
TC1054/TC1055/TC1186
DS21350E-page 6
 2002-2012 Microchip Technology Inc.
Note:
Unless otherwise indicated, VIN = VOUT + 1V, IL = 100 µA, CL = 3.3 µF, SHDN > VIH, TA = +25°C.
FIGURE 2-13:
Output Voltage (5V) vs.
Temperature (ILOAD = 10 mA).
FIGURE 2-14:
GND Current vs.
Temperature (ILOAD = 10 mA).
FIGURE 2-15:
GND Current vs.
Temperature (ILOAD = 150 mA).
FIGURE 2-16:
Output Noise vs. Frequency.
FIGURE 2-17:
Stability Region vs. Load
Current.
FIGURE 2-18:
Measure Rise Time of 3.3V
LDO.
4.974
4.976
4.978
4.980
4.982
4.984
4.986
4.988
4.990
4.992
4.994
-40
-20
-10
0
20
40
85
125
ILOAD = 150 mA
VIN = 6V
CIN = 1 μF
COUT = 1 μF
TEMPERATURE (
°C)
0
10
20
30
40
50
60
70
-40
-20
-10
0
20
40
85
125
ILOAD = 10 mA
VIN = 6V
CIN = 1 μF
COUT = 1 μF
TEMPERATURE (
°C)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
-40
-20
-10
0
20
40
85
125
ILOAD = 150 mA
VIN = 6V
CIN = 1 μF
COUT = 1 μF
TEMPERATURE (
°C)
10.0
1.0
0.1
0.0
0.01K 0.1K
1K
10K
100K
1000K
FREQUENCY (Hz)
RLOAD = 50 Ω
COUT = 1 μF
CIN = 1 μF
1000
100
10
1
0.1
0.01
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
LOAD CURRENT (mA)
COUT = 1 μF
to 10
μF
Stable Region
VSHDN
VOUT
Conditions:
CIN = 1 µF, COUT = 1 µF,
ILOAD = 100 mA, VIN = 4.3V, Temperature = +25°C,
Fall Time = 184 µs


Số phần tương tự - TC1054-3.3VCT713

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
TC1054-3.3VCT713 MICROCHIP-TC1054-3.3VCT713 Datasheet
389Kb / 18P
   50 mA, 100 mA and 150 mA CMOS LDOs with Shutdown and ERROR Output
2007
More results

Mô tả tương tự - TC1054-3.3VCT713

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
TC2054 MICROCHIP-TC2054_06 Datasheet
943Kb / 18P
   50 mA, 100 mA, and 150 mA CMOS LDOs with Shutdown and Error Output
2006
TC1054 MICROCHIP-TC1054_07 Datasheet
389Kb / 18P
   50 mA, 100 mA and 150 mA CMOS LDOs with Shutdown and ERROR Output
2007
TC2054 MICROCHIP-TC2054_09 Datasheet
442Kb / 22P
   50 mA, 100 mA, and 150 mA CMOS LDOs with Shutdown and Error Output
2009
TC1014 MICROCHIP-TC1014_07 Datasheet
705Kb / 22P
   50 mA, 100 mA and 150 mA CMOS LDOs with Shutdown and Reference Bypass
2007
TC2014 MICROCHIP-TC2014_06 Datasheet
894Kb / 20P
   50 mA, 100 mA, 150 mA CMOS LDOs with Shutdown and Reference Bypass
2006
TC2185-3.3VCTTR MICROCHIP-TC2185-3.3VCTTR Datasheet
897Kb / 20P
   50 mA, 100 mA, 150 mA CMOS LDOs with Shutdown and Reference Bypass
02/16/06
TC2014 MICROCHIP-TC2014_13 Datasheet
371Kb / 20P
   50 mA, 100 mA, 150 mA CMOS LDOs with Shutdown and Reference Bypass
2001-2012 11/29/12
TC2014 MICROCHIP-TC2014 Datasheet
362Kb / 18P
   50 mA, 100 mA, 150 mA CMOS LDOs with Shutdown and Reference Bypass
2003
TC2185-50VCTTR MICROCHIP-TC2185-50VCTTR Datasheet
827Kb / 20P
   50 mA, 100 mA, 150 mA CMOS LDOs with
02/16/06
TC2015-50VCTTR MICROCHIP-TC2015-50VCTTR Datasheet
827Kb / 20P
   50 mA, 100 mA, 150 mA CMOS LDOs with
02/16/06
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com