công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDZ202P bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDZ202P
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM BGA MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDZ202P bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FDZ202P Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDZ202P Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDZ202P Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDZ202P Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
FDZ202P Rev. A (W)
Electrical Characteristics
T
A
= 25°C unless otherwise noted
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min
Typ
Max
Units
Off Characteristics
BVDSS
Drain–Source Breakdown Voltage
VGS = 0 V, ID = –250
µA
–20
V
∆BVDSS
===∆TJ
Breakdown Voltage Temperature
Coefficient
ID = –250
µA, Referenced to
25
°C
28
mV/
°C
IDSS
Zero Gate Voltage Drain Current
VDS = –16 V,
VGS = 0 V
–1
µA
IGSSF
Gate–Body Leakage Current,
Forward
VGS = –12 V,
VDS = 0 V
–100
nA
IGSSR
Gate–Body Leakage Current,
Reverse
VGS = 12 V
VDS = 0 V
100
nA
On Characteristics
(Note 2)
VGS(th)
Gate Threshold Voltage
VDS = VGS, ID = –250
µA
–0.4
–0.9
–1.5
V
RDS(on)
Static Drain–Source
On–Resistance
VGS = –4.5 V,
ID = –5.5 A
VGS = –2.5 V,
ID = –4.0 A
0.036
0.060
0.045
0.075
Drain–Source Diode Characteristics and Maximum Ratings
IS
Maximum Continuous Drain–Source Diode Forward Current
–2.3
A
VSD
Drain–Source Diode Forward
Voltage
VGS = 0 V,
IS = –2.3 A (Note 2)
–0.77
–1.2
V
Notes:
1.
RθJA is the a function of the junction-to-case (RθJC), case-to-ambient (RθCA ) and the PC Board (RθBA ) thermal resistance where the case thermal reference is
defined the top surface of the package. RθJC is guaranteed by design while RθCA and RθBA are determined by the user's design.
(a). RθJA = 55°C/W (steady-state) when mounted on 1 in
2 of 2 oz. copper.
2. Pulse Test: Pulse Width < 300
µs, Duty Cycle < 2.0%


Số phần tương tự - FDZ202P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDZ202P FAIRCHILD-FDZ202P Datasheet
169Kb / 6P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench BGA MOSFET
FDZ202P FAIRCHILD-FDZ202P_04 Datasheet
169Kb / 6P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench BGA MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDZ202P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDZ2552P FAIRCHILD-FDZ2552P Datasheet
52Kb / 4P
   Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM BGA MOSFET
FDC640P FAIRCHILD-FDC640P Datasheet
261Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDZ201N FAIRCHILD-FDZ201N Datasheet
37Kb / 4P
   N-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM BGA MOSFET
FDC638P FAIRCHILD-FDC638P Datasheet
240Kb / 9P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDS6576 FAIRCHILD-FDS6576 Datasheet
607Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
USB10P FAIRCHILD-USB10P Datasheet
279Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDR838P FAIRCHILD-FDR838P Datasheet
204Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDZ2551N FAIRCHILD-FDZ2551N Datasheet
52Kb / 4P
   Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM BGA MOSFET
FDN336P FAIRCHILD-FDN336P Datasheet
64Kb / 5P
   Single P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDS6375 FAIRCHILD-FDS6375 Datasheet
194Kb / 8P
   Single P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com