công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

K104K15X7RF53L2 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện K104K15X7RF53L2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dipped Radial Multilayer Ceramic Capacitors
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

K104K15X7RF53L2 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  K104K15X7RF53L2 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix K104K15X7RF53L2 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix K104K15X7RF53L2 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix K104K15X7RF53L2 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix K104K15X7RF53L2 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix K104K15X7RF53L2 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix K104K15X7RF53L2 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix K104K15X7RF53L2 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix K104K15X7RF53L2 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
Document Number: 45175
If not in range chart or for technical questions please contact cmll@vishay.com
www.vishay.com
Revision: 18-Sep-06
57
Mono-Kap
Dipped Radial Multilayer Ceramic Capacitors
50 - 100 Vdc
Vishay
MONO-KAP Y5V - 50 VDC CLEAR TEXT CODE
CAP (pF)
RATED VOLTAGE (Vdc)
LEAD SPACING
+ 80/- 20 % TOLERANCE
MM (INCH-REF)
13TH DIGIT
T = REEL; U = AMMO; 3 = BULK
10 000
50 Vdc
2.5 mm (0.10")
K103Z15Y5VF5.L2
10 000
5.0 mm (0.20")
K103Z15Y5VF5.H5
15 000
2.5 mm (0.10")
K153Z15Y5VF5.L2
15 000
5.0 mm (0.20")
K153Z15Y5VF5.H5
22 000
2.5 mm (0.10")
K223Z15Y5VF5.L2
22 000
5.0 mm (0.20")
K223Z15Y5VF5.H5
33 000
2.5 mm (0.10")
K333Z15Y5VF5.L2
33 000
5.0 mm (0.20")
K333Z15Y5VF5.H5
47 000
2.5 mm (0.10")
K473Z15Y5VF5.L2
47 000
5.0 mm (0.20")
K473Z15Y5VF5.H5
68 000
2.5 mm (0.10")
K683Z15Y5VF5.L2
68 000
5.0 mm (0.20")
K683Z15Y5VF5.H5
100 000
2.5 mm (0.10")
K104Z15Y5VF5.L2
100 000
5.0 mm (0.20")
K104Z15Y5VF5.H5
150 000
2.5 mm (0.10")
K154Z15Y5VF5.L2
150 000
5.0 mm (0.20")
K154Z15Y5VF5.H5
220 000
2.5 mm (0.10")
K224Z15Y5VF5.L2
220 000
5.0 mm (0.20")
K224Z15Y5VF5.H5
330 000
2.5 mm (0.10")
K334Z20Y5VF5.L2
330 000
5.0 mm (0.20")
K334Z20Y5VF5.H5
470 000
2.5 mm (0.10")
K474Z20Y5VF5.L2
470 000
5.0 mm (0.20")
K474Z20Y5VF5.H5
680 000
2.5 mm (0.10")
K684Z20Y5VF5.L2
680 000
5.0 mm (0.20")
K684Z20Y5VF5.H5
1 000 000
2.5 mm (0.10")
K105Z20Y5VF5.L2
1 000 000
5.0 mm (0.20")
K105Z20Y5VF5.H5
MONO-KAP X7R - 50 VDC CLEAR TEXT CODE
CAP (PF)
RATED VOLTAGE (Vdc)
LEAD SPACING
10 % TOLERANCE
20 % TOLERANCE
MM (INCH-REF)
13TH DIGIT
T = REEL; U = AMMO; 3 = BULK
13TH DIGIT
T = REEL; U = AMMO; 3 = BULK
100
50 Vdc
2.5 mm (0.10")
K101K15X7RF5.L2
K101M15X7RF5.L2
100
5.0 mm (0.20")
K101K15X7RF5.H5
K101M15X7RF5.H5
120
2.5 mm (0.10")
K121K15X7RF5.L2
K121M15X7RF5.L2
120
5.0 mm (0.20")
K121K15X7RF5.H5
K121M15X7RF5.H5
150
2.5 mm (0.10")
K151K15X7RF5.L2
K151M15X7RF5.L2
150
5.0 mm (0.20")
K151K15X7RF5.H5
K151M15X7RF5.H5
180
2.5 mm (0.10")
K181K15X7RF5.L2
K181M15X7RF5.L2
180
5.0 mm (0.20")
K181K15X7RF5.H5
K181M15X7RF5.H5
220
2.5 mm (0.10")
K221K15X7RF5.L2
K221M15X7RF5.L2
220
5.0 mm (0.20")
K221K15X7RF5.H5
K221M15X7RF5.H5
270
2.5 mm (0.10")
K271K15X7RF5.L2
K271M15X7RF5.L2
270
5.0 mm (0.20")
K271K15X7RF5.H5
K271M15X7RF5.H5
330
2.5 mm (0.10")
K331K15X7RF5.L2
K331M15X7RF5.L2


Số phần tương tự - K104K15X7RF53L2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
K104K15X7RF5.H5 VISHAY-K104K15X7RF5.H5 Datasheet
368Kb / 13P
   Dipped Radial Multilayer Ceramic Capacitors for 50 - 100 Vdc
Revision: 18-Jan-06
K104K15X7RF5.H5 VISHAY-K104K15X7RF5.H5 Datasheet
97Kb / 13P
   Multilayer Ceramic Dipped Radial Capacitors 50 VDC and 100 VDC
Revision: 16-Nov-09
K104K15X7RF5.L2 VISHAY-K104K15X7RF5.L2 Datasheet
368Kb / 13P
   Dipped Radial Multilayer Ceramic Capacitors for 50 - 100 Vdc
Revision: 18-Jan-06
K104K15X7RF5.L2 VISHAY-K104K15X7RF5.L2 Datasheet
97Kb / 13P
   Multilayer Ceramic Dipped Radial Capacitors 50 VDC and 100 VDC
Revision: 16-Nov-09
More results

Mô tả tương tự - K104K15X7RF53L2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
United Chemi-Con, Inc.
KTD251B335M90 CHEMI-CON-KTD251B335M90 Datasheet
231Kb / 3P
   DIPPED RADIAL LEAD MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS
KVD101L104M32 CHEMI-CON-KVD101L104M32 Datasheet
231Kb / 3P
   DIPPED RADIAL LEAD MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS
KHD160E685M32A0T00 CHEMI-CON-KHD160E685M32A0T00 Datasheet
45Kb / 3P
   DIPPED RADIAL LEAD MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS
KTD251B104M32A0T00 CHEMI-CON-KTD251B104M32A0T00 Datasheet
56Kb / 3P
   DIPPED RADIAL LEAD MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS
KTD251B155M55 CHEMI-CON-KTD251B155M55 Datasheet
231Kb / 3P
   DIPPED RADIAL LEAD MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS
KTD501B105M76 CHEMI-CON-KTD501B105M76 Datasheet
231Kb / 3P
   DIPPED RADIAL LEAD MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS
KVD101L474M43 CHEMI-CON-KVD101L474M43 Datasheet
231Kb / 3P
   DIPPED RADIAL LEAD MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS
logo
Vishay Siliconix
K681K15C0GF53H5 VISHAY-K681K15C0GF53H5 Datasheet
514Kb / 2P
   K10 Series Multilayer Ceramic Dipped Radial Capacitors
Revision 16-Nov-09
K331J10C0GH53L2 VISHAY-K331J10C0GH53L2 Datasheet
514Kb / 2P
   K10 Series Multilayer Ceramic Dipped Radial Capacitors
49363_VMN-PT9161 VISHAY-49363_VMN-PT9161 Datasheet
514Kb / 2P
   K10 Series Multilayer Ceramic Dipped Radial Capacitors
Revision 16-Nov-09
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com