công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP1316T bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP1316T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Voltage Supervisor
Download  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP1316T bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Microchip Technology

Back Button MCP1316T Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology MCP1316T Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology MCP1316T Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology MCP1316T Datasheet HTML 16Page - Microchip Technology MCP1316T Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology MCP1316T Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology MCP1316T Datasheet HTML 19Page - Microchip Technology MCP1316T Datasheet HTML 20Page - Microchip Technology MCP1316T Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 52 page
background image
 2005-2012 Microchip Technology Inc.
DS21985D-page 17
MCP131X/2X
Note: Unless otherwise indicated, all limits are specified for VDD = 1V to 5.5V, RPU = 100 k (only MCP1316;
see Figure 4-1), TA = -40°C to +125°C.
FIGURE 2-22:
VOL vs. Temperature
(MCP1318M-4.6 @ VDD = 4.5V).
FIGURE 2-23:
VOL vs. Temperature
(MCP1319-2.9 @ VDD = 2.7V).
FIGURE 2-24:
VOL vs. Temperature
(MCP1316-2-0 @ VDD = 1.8V).
FIGURE 2-25:
VOH vs. IOH
(MCP1318M-4.6 @ +25°C).
FIGURE 2-26:
VOH vs. IOH
(MCP1319-2.9 @ +25°C).
FIGURE 2-27:
VOH vs. IOH
(MCP1316-2.0 @ +25°C).
0.14
01
0.12
3A
4 mA
0.08
0.1
2mA
3 mA
0.04
0.06
1 mA
2mA
0.02
0 mA
0
-50
0
50
100
150
0.25
0.2
4 mA
0.15
3 mA
0.1
1mA
2 mA
0.05
0mA
1mA
0
-50
0
50
100
150
0mA
0
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
0.016
-50
0
50
100
150
Temperature (°C)
0 mA
0.05 mA
0.1 mA
0.15 mA
0.2 mA
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
0.00
2.00
4.00
6.00
I
OH (mA)
1.5V
3V
4.5V
4.3V
2V
0
1
2
3
4
5
6
0.00
2.00
4.00
6.00
I
OH (mA)
1.5V
3.2V
2.7V
2.5V
5.5V
5V
4.5V
4V
0
1
2
3
4
5
6
0.00
2.00
4.00
6.00
I
OH (mA)
5.5V
5V
4.5V
4V
2.5V
2.2V


Số phần tương tự - MCP1316T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP1316T MICROCHIP-MCP1316T Datasheet
1Mb / 44P
   Voltage Supervisor
2005
MCP1316T-29LE-OT MICROCHIP-MCP1316T-29LE-OT Datasheet
737Kb / 52P
   MCP131X/2X
11/29/11
MCP1316T-29LE/OT MICROCHIP-MCP1316T-29LE/OT Datasheet
1Mb / 44P
   Voltage Supervisor
2005
MCP1316T-46LE/OT MICROCHIP-MCP1316T-46LE/OT Datasheet
1Mb / 44P
   Voltage Supervisor
2005
More results

Mô tả tương tự - MCP1316T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP131X MICROCHIP-MCP131X Datasheet
1Mb / 44P
   Voltage Supervisor
2005
MCP1320T-25LE MICROCHIP-MCP1320T-25LE Datasheet
509Kb / 44P
   Voltage Supervisor
10/05/07
MCP1320T-46KE MICROCHIP-MCP1320T-46KE Datasheet
509Kb / 44P
   Voltage Supervisor
10/05/07
logo
STMicroelectronics
STM1066 STMICROELECTRONICS-STM1066 Datasheet
218Kb / 20P
   Smart voltage supervisor
logo
Aeroflex Circuit Techno...
UT01VS50L AEROFLEX-UT01VS50L Datasheet
173Kb / 15P
   UT01VS50L Voltage Supervisor
logo
Micrel Semiconductor
MIC2772 MICREL-MIC2772_05 Datasheet
233Kb / 9P
   Dual Voltage Supervisor
logo
STMicroelectronics
STM1068 STMICROELECTRONICS-STM1068 Datasheet
213Kb / 22P
   Smart voltage supervisor
logo
Texas Instruments
TL7700 TI1-TL7700_16 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   SUPPLY-VOLTAGE SUPERVISOR
logo
Toshiba Semiconductor
TA8505P TOSHIBA-TA8505P Datasheet
213Kb / 6P
   SUPPLY VOLTAGE SUPERVISOR
logo
Texas Instruments
TL7700 TI-TL7700_06 Datasheet
266Kb / 15P
[Old version datasheet]   SUPPLY-VOLTAGE SUPERVISOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com