công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP1755ST bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP1755ST
Giải thích chi tiết về linh kiện  300 mA, 16V, High-Performance LDO
Download  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP1755ST bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Microchip Technology

Back Button MCP1755ST Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP1755ST Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP1755ST Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MCP1755ST Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology MCP1755ST Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology MCP1755ST Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology MCP1755ST Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology MCP1755ST Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology MCP1755ST Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 40 page
background image
 2012 Microchip Technology Inc.
DS25160A-page 11
MCP1755/1755S
Note 1: Unless otherwise indicated VR =3.3V, COUT = 1 µF Ceramic (X7R), CIN = 1 µF Ceramic (X7R), IL =1 mA,
TA =+25°C, VIN =VR +1V or VIN = 3.6V (whichever is greater), SHDN =VIN, package = SOT-223
FIGURE 2-13:
Dropout Voltage vs. Load
Current.
FIGURE 2-14:
Dynamic Line Response.
FIGURE 2-15:
Dynamic Line Response.
FIGURE 2-16:
Short Circuit Current vs.
Input Voltage.
FIGURE 2-17:
Short Circuit Current vs.
Input Voltage.
FIGURE 2-18:
Load Regulation vs.
Temperature.
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
+130°C
+90°C
+25°C
V
OUT = 5.0V
0.00
0.05
0.10
0.15
0
50
100
150
200
250
300
Load Current (mA)
-45°C
0°C
4.3V
5.3V
VOUT=3.3V
VIN=4.3V to 5.3V
IOUT=10 mA
VOUT (AC coupled, 20 mV/Div)
Time=10 µs/Div
VIN
VIN=4.3V to 5.3V
IOUT=100 mA
5.3V
4.3V
VIN
VOUT (AC coupled, 20 mv/Div)
Time=10 µs/Div
VOUT=3.3V
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
2
4
6
8
10
12
14
16
Input Voltage (V)
V
OUT = 3.3V
+25 C
+125 C
-40 C
Hard Short Circuit
R
OUT < 0.1:
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Soft Short Circuit
R
OUT = 5.5:
V
OUT = 3.3V
+125°C
+25°C
-40°C
0
0.1
0.2
2
4
6
8
10
12
14
16
Input Voltage (V)
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
V
IN = 16V
V
IN = 12V
V
IN = 10V
V
IN = 6V
V
IN = 4.3V
V
IN = 3.6V
-0.05
0.00
0.05
-40 -25 -10
5
20 35 50 65 80 95 110 125
Temperature (ºC)
V
OUT = 1.8V
I
OUT = 1 mA to 300 mA


Số phần tương tự - MCP1755ST

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP1754 MICROCHIP-MCP1754 Datasheet
1Mb / 42P
   150 mA, 16V, High Performance LDO
2011
MCP1754-1802E-CB MICROCHIP-MCP1754-1802E-CB Datasheet
1Mb / 42P
   150 mA, 16V, High Performance LDO
2011
MCP1754-1802E-DB MICROCHIP-MCP1754-1802E-DB Datasheet
1Mb / 42P
   150 mA, 16V, High Performance LDO
2011
MCP1754-1802E-DC MICROCHIP-MCP1754-1802E-DC Datasheet
1Mb / 42P
   150 mA, 16V, High Performance LDO
2011
MCP1754-1802E-MB MICROCHIP-MCP1754-1802E-MB Datasheet
1Mb / 42P
   150 mA, 16V, High Performance LDO
2011
More results

Mô tả tương tự - MCP1755ST

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP1754ST-1802E MICROCHIP-MCP1754ST-1802E Datasheet
1Mb / 42P
   150 mA, 16V, High Performance LDO
08/02/11
MCP1754 MICROCHIP-MCP1754 Datasheet
1Mb / 42P
   150 mA, 16V, High Performance LDO
2011
MCP1754ST-3302E MICROCHIP-MCP1754ST-3302E Datasheet
1Mb / 42P
   150 mA, 16V, High Performance LDO
08/02/11
MCP1754 MICROCHIP-MCP1754_13 Datasheet
1Mb / 44P
   150 mA, 16V, High Performance LDO
2011-2013
logo
ON Semiconductor
NCP603 ONSEMI-NCP603_13 Datasheet
153Kb / 13P
   300 mA High Performance CMOS LDO Regulator
January, 2013 ??Rev. 3
logo
Nisshinbo Micro Devices...
RP114X NISSHINBO-RP114X Datasheet
1Mb / 36P
   300 mA LDO REGULATOR
logo
ON Semiconductor
NCP151 ONSEMI-NCP151 Datasheet
643Kb / 10P
   LDO Regulator - Dual, High PSRR 300mA
September, 2019 ??Rev. 4
CAT6218 ONSEMI-CAT6218 Datasheet
166Kb / 9P
   300 mA CMOS LDO Regulator
December, 2009 ??Rev. 4
CAT6218 ONSEMI-CAT6218_11 Datasheet
158Kb / 9P
   300 mA CMOS LDO Regulator
January, 2011 ??Rev. 5
logo
Fortune Semiconductor C...
FS8853 FORTUNE-FS8853 Datasheet
889Kb / 15P
   300 mA LDO Linear Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com