công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG611YRUZ-REEL71 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG611YRUZ-REEL71
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS, 짹5 V/5 V/3 V, Quad SPST Switches
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG611YRUZ-REEL71 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button ADG611YRUZ-REEL71 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG611YRUZ-REEL71 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG611YRUZ-REEL71 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG611YRUZ-REEL71 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG611YRUZ-REEL71 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG611YRUZ-REEL71 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG611YRUZ-REEL71 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG611YRUZ-REEL71 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG611YRUZ-REEL71 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
ADG611/ADG612/ADG613
Rev. A | Page 8 of 16
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
250
0
50
100
150
200
–5
–4
–3
–2
–1
01
2345
VD, VS (V)
TA = 25°C
±3.3V
±4.5V
±5.5V
±5.0V
±2.7V
±3.0V
600
500
400
300
200
100
0
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
VD, VS (V)
VDD = 5V
VSS = 0V
+125°C
+85°C
+25°C
–40°C
Figure 3. On Resistance vs. VD (VS), Dual Supplies
Figure 6. On Resistance vs. VD (VS) for Various Temperatures, Single Supply
600
500
400
300
200
100
0
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
VD, VS (V)
TA = 25°C
VSS = 0V
VDD = 2.7V
VDD = 3.0V
VDD = 3.3V
VDD = 4.5V
VDD = 5.0V
2
1
0
–1
–2
–3
–4
–5
–6
0
204060
80
100
120
TEMPERATURE (°C)
VDD = +5V
VSS = –5V
IS(OFF)
ID(OFF)
IS(ON), ID(ON)
Figure 4. On Resistance vs. VD (VS), Single Supply
Figure 7. Leakage Current vs. Temperature, Dual Supplies
250
0
50
100
150
200
–5
–4
–3
–2
–1
01
2345
VD, VS (V)
VDD = +5V
VSS = –5V
+125°C
+85°C
–40°C
+25°C
2
1
0
–1
–2
–3
–4
–5
–6
0
204060
80
100
120
TEMPERATURE (°C)
VDD = 5V
VSS = 0V
IS(OFF)
ID(OFF)
IS(ON), ID(ON)
Figure 5. On Resistance vs. VD (VS) for Various Temperatures, Dual Supplies
Figure 8. Leakage Current vs. Temperature, Single Supply


Số phần tương tự - ADG611YRUZ-REEL71

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG611YRUZ-REEL7 AD-ADG611YRUZ-REEL7 Datasheet
361Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage
REV. A
More results

Mô tả tương tự - ADG611YRUZ-REEL71

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG611 AD-ADG611 Datasheet
152Kb / 12P
   1 pC Chanrge Injection, 100 pA Leakage, CMOS -5 V/5 V/3 V Quad SPST Switches
REV. 0
logo
Vishay Siliconix
DG9234E VISHAY-DG9234E_V01 Datasheet
277Kb / 12P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, 5 V / 3 V, Dual SPST Analog Switches
08-Feb-17
DG9232E VISHAY-DG9232E Datasheet
276Kb / 12P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, 5 V / 3 V, Dual SPST Analog Switches
Rev. A, 25-Jul-16
logo
Analog Devices
ADG604 AD-ADG604 Datasheet
155Kb / 12P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage CMOS 짹5 V/5 V/3 V 4-Channel Multiplexer
REV. 0
ADG636YRU-REEL AD-ADG636YRU-REEL Datasheet
498Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS, 짹5 V/5 V/3 V Dual SPDT Switch
REV. B
logo
Vishay Siliconix
DG611A VISHAY-DG611A_V01 Datasheet
327Kb / 17P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, Quad SPST Switches
08-Feb-17
DG611A VISHAY-DG611A_11 Datasheet
240Kb / 15P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, Quad SPST Switches
Rev. C, 30-May-11
DG611A VISHAY-DG611A Datasheet
194Kb / 11P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, Quad SPST Switches
Rev. A, 04-Feb-08
logo
Analog Devices
ADG636 AD-ADG636 Datasheet
147Kb / 12P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage CMOS 5 V/5 V/3 V Dual SPDT Switch
REV. 0
ADG604YRUZ AD-ADG604YRUZ Datasheet
162Kb / 12P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage CMOS 5,-5 V/5 V/3 V 4-Channel Multiplexer
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com