công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADF7901BRUZ1 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADF7901BRUZ1
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Performance ISM Band OOK/FSK Transmitter IC
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADF7901BRUZ1 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button ADF7901BRUZ1 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADF7901BRUZ1 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADF7901BRUZ1 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADF7901BRUZ1 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADF7901BRUZ1 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADF7901BRUZ1 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADF7901BRUZ1 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADF7901BRUZ1 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADF7901BRUZ1 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
ADF7901
Rev. A | Page 8 of 12
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
RSET
16
12
8
4
0
2
35
9
710
46
8
Figure 3. Output Power vs. RSET FSK, Upper FSK Channels,
Measured into 50 Ω
OUTPUT POWER (dBm)
30
25
20
15
10
35
59
710
46
8
Figure 4. Current Consumption vs. Output Power, Upper FSK Channels,
Measured into 50 Ω
Center 395.948 29MHz
#Res BW 300Hz
VBW 300Hz
Span 50kHz
Sweep 2.118 s (601 pts)
Mkr1 10.00kHz
Noise –89.55dB/Hz
Ref 15dBm
Avg
Log
10
dB/
PAvg
W1
S3
£(f):
f<50k
Swp
S2
FS
AA
Atten 30dB
RBW
300.0000000Hz
1R
1
Figure 5. Phase Noise at Channel 9
Center 5.50GHz
#Res BW 1MHz
VBW 1MHz
Span 10.5GHz
Sweep 17.52 ms (601 pts)
Mkr4 1.59GHz
–21.30dB
Ref 15dBm
Peak
Log
10
dB/
LgAv
Atten 30dB
1
2
3
4
Marker
1
2
3
4
Trace
(1)
(1)
(1)
(1)
Type
Freq
Freq
Freq
Freq
X Axis
400MHz
800MHz
1.19GHz
1.59GHz
Amplitude
–25.56dB
–13.89dB
–34.53dB
–21.30dB
4R
Figure 6. Harmonic Levels—Up to Fourth Harmonic,
Measured at Channel 9 into 50 Ω


Số phần tương tự - ADF7901BRUZ1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADF7901BRU AD-ADF7901BRU Datasheet
285Kb / 12P
   High Performance ISM Band ASK/FSK Transmitter IC
Rev. PrD
More results

Mô tả tương tự - ADF7901BRUZ1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADF7901 AD-ADF7901_15 Datasheet
171Kb / 12P
   High Performance ISM Band OOK/FSK Transmitter IC
REV. A
ADF7901 AD-ADF7901 Datasheet
285Kb / 12P
   High Performance ISM Band ASK/FSK Transmitter IC
Rev. PrD
ADF7010BRUZ AD-ADF7010BRUZ Datasheet
615Kb / 20P
   High Performance ISM Band ASK/FSK/GFSK Transmitter IC
REV. 0
ADF7011 AD-ADF7011_15 Datasheet
573Kb / 24P
   High Performance ISM Band ASK/FSK/GFSK Transmitter IC
REV. 0
ADF7011 AD-ADF7011 Datasheet
567Kb / 24P
   High Performance ISM Band ASK/FSK/GFSK Transmitter IC
REV. 0
ADF7010 AD-ADF7010 Datasheet
561Kb / 20P
   High Performance ISM Band ASK/FSK/GFSK Transmitter IC
REV. 0
ADF7010 AD-ADF7010_15 Datasheet
615Kb / 20P
   High Performance ISM Band ASK/FSK/GFSK Transmitter IC
REV. 0
ADF7012 AD-ADF7012 Datasheet
772Kb / 28P
   Multichannel ISM Band FSK/GFSK/OOK/GOOK/ASK Transmitter
REV. 0
ADF7012BRUZ AD-ADF7012BRUZ Datasheet
937Kb / 28P
   Multichannel ISM Band FSK/GFSK/OOK/GOOK/ASK Transmitter
REV. A
ADF7023BCPZ AD-ADF7023BCPZ Datasheet
1Mb / 112P
   High Performance, Low Power, ISM Band FSK/GFSK/OOK/MSK/GMSK Transceiver IC
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com