công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDT459N bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDT459N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDT459N bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FDT459N Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDT459N Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDT459N Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDT459N Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
FDT459NRev.C
Typical Electrical Characteristics
Figure 1. On-Region Characteristics.
Figure 2. On-Resistance Variation with
Drain Current and Gate Voltage.
Figure 3. On-Resistance Variation
with Temperature.
Figure 5. Transfer Characteristics.
Figure 4. On-Resistance Variation with
Gate-to-Source Voltage.
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
T , JUNCTION TEMPERATURE (°C)
J
V
= 10V
GS
I = 6.5A
D
0
1
2
3
4
5
0
5
10
15
20
25
30
V
, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
V
= 10V
GS
DS
5.0
6.0
3.0
3.5
4.0
4.5
0
5
10
15
20
25
30
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
I
, DRAIN CURRENT (A)
V
= 3.5V
GS
D
5.0
4.0
10
4.5
6.0
2
4
6
8
10
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
V
, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
GS
I = 6.5A
D
T = 125°C
J
25°C
1
2
3
4
5
6
0
5
10
15
20
25
V
, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
V
= 10V
DS
GS
T = -55°C
J
125°C
25°C
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
20
V
, BODY DIODE FORWARD VOLTAGE (V)
25°C
-55°C
V
= 0V
GS
SD
T = 125°C
J
Figure 6. Body Diode Forward Voltage
Variation with Source Current
and Temperature.


Số phần tương tự - FDT459N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDT457N FAIRCHILD-FDT457N Datasheet
94Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Guangdong Kexin Industr...
FDT457N KEXIN-FDT457N Datasheet
176Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDT458P FAIRCHILD-FDT458P Datasheet
99Kb / 5P
   30V P-Channel PowerTrench MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDT459N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
BS870 DIODES-BS870 Datasheet
63Kb / 2P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS11302 Rev. G-2
BSS123W DIODES-BSS123W Datasheet
67Kb / 3P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS30368 Rev. 2 - 2
DT453N DIODES-DT453N Datasheet
73Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS11608 Rev. C-4
logo
NXP Semiconductors
BSH121 PHILIPS-BSH121 Datasheet
297Kb / 13P
   N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-14 August 2000
PH8230 PHILIPS-PH8230 Datasheet
214Kb / 12P
   N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-23 June 2003
logo
Unisonic Technologies
2N7002 UTC-2N7002 Datasheet
148Kb / 6P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Chino-Excel Technology
CEP13N10 CET-CEP13N10 Datasheet
98Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEP50N06 CET-CEP50N06 Datasheet
391Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEP65A3 CET-CEP65A3 Datasheet
101Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEP80N75 CET-CEP80N75 Datasheet
400Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEP658N CET-CEP658N Datasheet
491Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com