công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5551BRZ-REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5551BRZ-REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 14-Bit DACs
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5551BRZ-REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD5551BRZ-REEL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5551BRZ-REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5551BRZ-REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5551BRZ-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5551BRZ-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5551BRZ-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5551BRZ-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5551BRZ-REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5551BRZ-REEL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
AD5551/AD5552
Rev. A | Page 7 of 16
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
0.125
0.062
0
–0.062
–0.125
–0.187
0
8192
16,384 24,576 32,768 40,960 49,152 57,344 65,536
CODE
VDD = 5V
VREF = 2.5V
Figure 6. Integral Nonlinearity vs. Code
0.062
0
–0.062
–0.125
–0.187
–0.250
–60
–40
–20
0
20
40
60
80
100
120
140
TEMPERATURE (°C)
VDD = 5V
VREF = 2.5V
Figure 7. Integral Nonlinearity vs. Temperature
2
3
45
67
SUPPLY VOLTAGE (V)
VREF = 2.5V
TA = 25°C
DNL
INL
0.125
0.062
0
–0.062
–0.125
–0.187
Figure 8. Linearity Error vs. Supply Voltage
0
8192
16,384 24,576 32,768 40,960 49,152 57,344 65,536
CODE
VDD = 5V
VREF = 2.5V
0.125
0.062
0
–0.062
–0.125
Figure 9. Differential Nonlinearity vs. Code
0.187
0.125
0.062
0
–0.062
–0.125
–60
–40
–20
0
20
40
60
80
100
120
140
TEMPERATURE (°C)
VDD = 5V
VREF = 2.5V
Figure 10. Differential Nonlinearity vs. Temperature
01
2
3
4
5
6
REFERENCE VOLTAGE (V)
VDD = 5V
TA = 25°C
DNL
INL
0.187
0.125
0.062
0
–0.062
–0.125
Figure 11. Linearity Error vs. Reference Voltage


Số phần tương tự - AD5551BRZ-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5551BR AD-AD5551BR Datasheet
208Kb / 12P
   5 V, Serial-Input Voltage-Output, 14-Bit DACs
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD5551BRZ-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5542 AD-AD5542_15 Datasheet
382Kb / 20P
   2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-Bit DACs
Rev. F
AD5542LRZ AD-AD5542LRZ Datasheet
382Kb / 20P
   2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-Bit DACs
Rev. F
AD5542ARZ AD-AD5542ARZ Datasheet
382Kb / 20P
   2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-Bit DACs
Rev. F
AD5541 AD-AD5541_12 Datasheet
382Kb / 20P
   2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-Bit DACs
Rev. F
AD5541 AD-AD5541_15 Datasheet
382Kb / 20P
   2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-Bit DACs
Rev. F
AD7303BRZ AD-AD7303BRZ Datasheet
292Kb / 16P
   2.7 V to 5.5 V, Serial Input, Dual Voltage Output 8-Bit DAC
REV. 0
AD7303 AD-AD7303 Datasheet
361Kb / 16P
   2.7 V to 5.5 V, Serial Input, Dual Voltage Output 8-Bit DAC
REV. 0
AD5542ABCPZ-REEL7 AD-AD5542ABCPZ-REEL7 Datasheet
436Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 12-/16-Bit DAC
REV. A
AD7303BRZ AD-AD7303BRZ Datasheet
363Kb / 16P
   2.7 V to 5.5 V, Serial Input, Dual Voltage Output 8-Bit DAC
REV. 0
AD7303BNZ AD-AD7303BNZ Datasheet
363Kb / 16P
   2.7 V to 5.5 V, Serial Input, Dual Voltage Output 8-Bit DAC
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com