công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDT439N bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDT439N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 2.5V Specified EnhancementMode Field Effect Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDT439N bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FDT439N Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDT439N Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDT439N Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDT439N Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDT439N Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDT439N Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDT439N Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDT439N Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
SOT-223 (FS PKG Code 47)
SOT-223 Tape and Reel Data and Package Dimensions, continued
1 : 1
Scale 1:1 on letter size paper
Part Weight per unit (gram): 0.1246
September 1999, Rev. C


Số phần tương tự - FDT439N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDT439N VBSEMI-FDT439N Datasheet
1,013Kb / 8P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDT439N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDP4020P FAIRCHILD-FDP4020P Datasheet
213Kb / 7P
   P-Channel 2.5V Specified Enhancement Mode Field Effect Transistor
FDP4020P FAIRCHILD-FDP4020P_00 Datasheet
79Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Guangdong Kexin Industr...
KDB4020P KEXIN-KDB4020P Datasheet
51Kb / 2P
   P-Channel 2.5V Specified Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N5163 NJSEMI-2N5163 Datasheet
202Kb / 1P
   N-CHANNEL FIELD-EFFECT TRANSISTOR
logo
NXP Semiconductors
PMBF4416 PHILIPS-PMBF4416 Datasheet
95Kb / 9P
   N-channel field-effect transistor
April 1995
PN4416 PHILIPS-PN4416 Datasheet
95Kb / 9P
   N-channel field-effect transistor
December 1997
logo
List of Unclassifed Man...
12N035 ETC1-12N035 Datasheet
36Kb / 2P
   N-Channel Field Effect Transistor
60N035 ETC-60N035 Datasheet
127Kb / 2P
   N-Channel Field Effect Transistor
4N600 ETC1-4N600 Datasheet
36Kb / 2P
   N-Channel Field Effect Transistor
50N035 ETC-50N035 Datasheet
34Kb / 2P
   N-Channel Field Effect Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com