công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5331BRU-REEL bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5331BRU-REEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5 V to 5.5 V, 115 關A, Parallel Interface Single Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5331BRU-REEL bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD5331BRU-REEL Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD5331BRU-REEL Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5331BRU-REEL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5331BRU-REEL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5331BRU-REEL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5331BRU-REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5331BRU-REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5331BRU-REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5331BRU-REEL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 28 page
background image
AD5330/AD5331/AD5340/AD5341
Rev. A | Page 6 of 28
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
TA = 25°C, unless otherwise noted.
Table 4.
Parameter
Rating
VDD to GND
−0.3 V to +7 V
Digital Input Voltage to GND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
Digital Output Voltage to GND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
Reference Input Voltage to GND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
VOUT to GND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
Operating Temperature Range
Industrial (B Version)
−40°C to +105°C
Storage Temperature Range
−65°C to +150°C
Junction Temperature
150°C
TSSOP Package
Power Dissipation
(TJ max – TA)/θJA mW
θJA Thermal Impedance (20-Lead TSSOP)1
85°C/W
θJA Thermal Impedance (24-Lead TSSOP)1
80°C/W
Reflow Soldering
Peak Temperature
260°C
Time at Peak Temperature
20 sec to 40 sec
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
ESD CAUTION
1 Thermal resistance (JEDEC 4-layer (2S2P) board).


Số phần tương tự - AD5331BRU-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5331BRU AD-AD5331BRU Datasheet
359Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 115 uA, Parallel Interface Single Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD5331BRU-REEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5330 AD-AD5330 Datasheet
359Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 115 uA, Parallel Interface Single Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5346BRUZ AD-AD5346BRUZ Datasheet
476Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, Parallel Interface Octal Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5347 AD-AD5347_15 Datasheet
476Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, Parallel Interface Octal Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5346 AD-AD5346_15 Datasheet
476Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, Parallel Interface Octal Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5348 AD-AD5348_15 Datasheet
476Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, Parallel Interface Octal Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5332 AD-AD5332_15 Datasheet
327Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 230 A, Parallel Interface Dual Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5344BRUZ AD-AD5344BRUZ Datasheet
384Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 500 A, Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5333BRUZ AD-AD5333BRUZ Datasheet
327Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 230 A, Parallel Interface Dual Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5336BRUZ AD-AD5336BRUZ Datasheet
384Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 500 A, Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5334 AD-AD5334_15 Datasheet
384Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 500A, Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com