công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD9944KCPZ1 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD9944KCPZ1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Complete 10-Bit and 12-Bit, 25 MHz CCD Signal Processors
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9944KCPZ1 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD9944KCPZ1 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD9944KCPZ1 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD9944KCPZ1 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9944KCPZ1 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9944KCPZ1 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9944KCPZ1 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9944KCPZ1 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9944KCPZ1 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9944KCPZ1 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 20 page
background image
AD9943/AD9944
Rev. B | Page 6 of 20
TIMING SPECIFICATIONS
CL = 20 pF, fSAMP = 25 MHz. See CCD-mode timing in Figure 14 and Figure 15, and serial timing in Figure 10 and Figure 11.
Table 5.
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
SAMPLE CLOCKS
DATACLK, SHP, SHD Clock Period
tCONV
40
ns
DATACLK High/Low Pulse Width
tADC
16
20
ns
SHP Pulse Width
tSHP
10
ns
SHD Pulse Width
tSHD
10
ns
CLPOB Pulse Width1
tCOB
2
20
Pixels
SHP Rising Edge to SHD Falling Edge
tS1
10
ns
SHP Rising Edge to SHD Rising Edge
tS2
16
20
ns
Internal Clock Delay
tID
3.0
ns
DATA OUTPUTS
Output Delay
tOD
9.5
ns
Pipeline Delay
9
Cycles
SERIAL INTERFACE
Maximum SCK Frequency
fSCLK
10
MHz
SL to SCK Setup Time
tLS
10
ns
SCK to SL Hold Time
tLH
10
ns
SDATA Valid to SCK Rising Edge Setup
tDS
10
ns
SCK Falling Edge to SDATA Valid Hold
tDH
10
ns
1 Minimum CLPOB pulse width is for functional operation only. Wider typical pulses are recommended to achieve low noise clamp performance.


Số phần tương tự - AD9944KCPZ1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9944KCPZ AD-AD9944KCPZ Datasheet
336Kb / 20P
   Complete 10-Bit and 12-Bit, 25 MHz CCD Signal Processors
REV. C
AD9944KCPZRL AD-AD9944KCPZRL Datasheet
336Kb / 20P
   Complete 10-Bit and 12-Bit, 25 MHz CCD Signal Processors
REV. C
More results

Mô tả tương tự - AD9944KCPZ1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9944 AD-AD9944_15 Datasheet
336Kb / 20P
   Complete 10-Bit and 12-Bit, 25 MHz CCD Signal Processors
REV. C
AD9943 AD-AD9943_15 Datasheet
336Kb / 20P
   Complete 10-Bit and 12-Bit, 25 MHz CCD Signal Processors
REV. C
AD9807 AD-AD9807 Datasheet
240Kb / 24P
   Complete 12-Bit/10-Bit 6 MSPS CCD/CIS Signal Processors
REV. 0
AD9945 AD-AD9945 Datasheet
222Kb / 16P
   Complete 12-Bit 40 MHz CCD Signal Processor
REV. A
ADDI7100 AD-ADDI7100 Datasheet
364Kb / 20P
   Complete, 12-Bit, 45 MHz CCD Signal Processor
REV. C
logo
Exar Corporation
XRD9820 EXAR-XRD9820 Datasheet
1Mb / 24P
   3-Channel, 10/12-Bit Linear CCd and CIS Sensor signal Processors
logo
Agamem Microelectronic ...
AA88043 AGAMEM-AA88043 Datasheet
45Kb / 1P
   COMPLETE 10-Bit, 25MHz CCD SIGNAL PROCESSOR
logo
Analog Devices
AD9845A AD-AD9845A_15 Datasheet
275Kb / 22P
   Complete 12-Bit 30 MSPS CCD Signal Processor
REV. 0
AD9845B AD-AD9845B Datasheet
441Kb / 24P
   Complete 12-Bit 30 MSPS CCD Signal Processor
REV. A
AD9845B AD-AD9845B_15 Datasheet
264Kb / 24P
   Complete 12-Bit 30 MSPS CCD Signal Processor
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com