công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP2030 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP2030
Giải thích chi tiết về linh kiện  Three-Channel Analog Front-End Device
Download  66 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP2030 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Microchip Technology

Back Button MCP2030_13 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP2030_13 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP2030_13 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MCP2030_13 Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology MCP2030_13 Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology MCP2030_13 Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology MCP2030_13 Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology MCP2030_13 Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology MCP2030_13 Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 66 page
background image
 2005-2013 Microchip Technology Inc.
DS21981B-page 11
MCP2030
2.1
Performance Plots
FIGURE 2-16:
Input Sensitivity Example.
(a) Sensitivity = 1.06 mVPP
(b) Sensitivity = 3 mVPP
Demodulated output
Input signal
Demodulated output
Input signal


Số phần tương tự - MCP2030_13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP2030-I/P MICROCHIP-MCP2030-I/P Datasheet
1Mb / 66P
   Three-Channel Analog Front-End Device
2005
MCP2030-I/SL MICROCHIP-MCP2030-I/SL Datasheet
1Mb / 66P
   Three-Channel Analog Front-End Device
2005
MCP2030-I/ST MICROCHIP-MCP2030-I/ST Datasheet
1Mb / 66P
   Three-Channel Analog Front-End Device
2005
MCP2030A MICROCHIP-MCP2030A Datasheet
1Mb / 74P
   Three-Channel Analog Front-End Devicewith 1 mVPP Input Detection Sensitivity
2011
MCP2030A-I MICROCHIP-MCP2030A-I Datasheet
1Mb / 66P
   Three-Channel Analog Front-End Device
08/24/05
More results

Mô tả tương tự - MCP2030_13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP2030 MICROCHIP-MCP2030 Datasheet
1Mb / 66P
   Three-Channel Analog Front-End Device
2005
MCP2030A-I MICROCHIP-MCP2030A-I Datasheet
1Mb / 66P
   Three-Channel Analog Front-End Device
08/24/05
MCP3919 MICROCHIP-MCP3919 Datasheet
5Mb / 88P
   3V Three-Channel Analog Front End
03/25/14
MCP2036 MICROCHIP-MCP2036 Datasheet
669Kb / 30P
   Inductive Sensor Analog Front End Device
2009
MCP2035 MICROCHIP-MCP2035 Datasheet
1Mb / 68P
   Analog Front-End Device for BodyCom Applications
11/29/11
MCP3901 MICROCHIP-MCP3901_10 Datasheet
1Mb / 60P
   Two-Channel Analog Front End
2010
MCP3901 MICROCHIP-MCP3901 Datasheet
1Mb / 60P
   Two Channel Analog Front End
2009
logo
STMicroelectronics
TDA7521 STMICROELECTRONICS-TDA7521 Datasheet
95Kb / 11P
   Analog Front End
logo
DATEL, Inc.
ADCDS-1801LC-C DATEL-ADCDS-1801LC-C Datasheet
138Kb / 1P
   Analog Front End
ADCDS-1603LEX-C DATEL-ADCDS-1603LEX-C Datasheet
110Kb / 1P
   Analog Front End
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com