công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

742C083220JTR bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - CTS Corporation

tên linh kiện 742C083220JTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Chip Resistor Arrays
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CTS [CTS Corporation]
Trang chủ  http://www.ctscorp.com
Logo CTS - CTS Corporation

742C083220JTR bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - CTS Corporation

  742C083220JTR Datasheet HTML 1Page - CTS Corporation 742C083220JTR Datasheet HTML 2Page - CTS Corporation 742C083220JTR Datasheet HTML 3Page - CTS Corporation 742C083220JTR Datasheet HTML 4Page - CTS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Document No. 008-0335-0
Page 3 - 4
Rev. F
Chip Resistor Arrays
Series 74x
PACKAGE OUTLINES
CONCAVE TERMINATION – TYPE C
CONVEX TERMINATION – TYPE X
Termination Area(all places) W
L
P
A
B
T
C
D
Termination Area (all places)
W
B
A
T
C
L
P
Part
Code
Configuration
# Pads # Res. Circuit
L
W
P
[Typ.]
TA
B
C
D
740X043
0201 x 2
4
2
Isolated
0.80 ±0.10
0.031 ±0.004
0.60 ±0.10
0.024 ±0.004
0.50
0.020
0.35 ±0.10
0.014 ±0.004
0.35 ±0.10
0.014 ±0.004
0.175 ±0.125
0.007
±0.005
0.15 ±0.10
0.006 ±0.004
-
741X043
0402 X 2
4
2
Isolated
1.00 ±0.20
0.039 ±0.008
0.65
0.026
0.35 ±0.10
0.014 ±0.004
0.295 ±0.135
0.012 ±0.005
0.25 ±0.10
0.010 ±0.004
0.33 ±0.15
0.013 ±0.006
741X083
0402 X 4
8
4
Isolated
0.40 ±0.15
0.016 ±0.006
0.30 ±0.15
0.012 ±0.006
0.25 ±0.20
0.010 ±0.008
0.40 ±0.15
0.016 ±0.006
741C083
0402 X 4
8
4
Isolated
0.375 ±0.125
0.015 ±0.005
0.29 ±0.11
0.011 ±0.004
0.20 ±0.10
0.008 ±0.004
0.265 ±0.115
0.011 ±0.005
N/A
741X163
0402 X 8
16
8
Isolated
3.95 ±0.25
0.156 ±0.01
1.60 ±0.15
0.063 ±0.006
0.45 ±0.10
0.018 ±0.004
0.30 ±0.10
0.012 ±0.004
0.30 ±0.15
0.012 ±0.006
0.375 ±0.175
0.0147 ±0.007
0.325 ±0.175
0.013 ±0.007
742C043
0603 X 2
4
2
Isolated
1.60 ±0.20
0.063 ±0.008
0.525 ±0.175
0.021 ±0.007
0.50 ±0.15
0.020 ±0.006
0.40 ±0.15
0.016 ±0.006
N/A
742X083
0.55 ±0.15
0.022 ±0.006
0.45 ±0.20
0.018 ±0.008
0.275 ±0.175
0.011 ±0.007
0.525 ±0.225
0.021 ±0.009
742C083
0.35 ±0.20
0.014 ±0.008
N/A
742C163
0603 X 8
16
8
Isolated
6.40 ±0.20
0.252 ±0.008
0.40 ±0.15
0.016 ±0.006
N/A
743C043
0805 X 2
4
2
Isolated
2.54 ±0.20
0.100 ±0.008
743C083
0805 X 4
8
4
Isolated
5.08 ±0.20
0.200 ±0.008
744C043
1206 X 2
4
2
Isolated
2.54 ±0.20
0.100 ±0.008
744C083
1206 X 4
8
4
Isolated
5.08 ±0.20
0.200 ±0.008
745C101
745C102
-
10
8
Bussed
6.40 ±0.20
0.252 ±0.008
3.10 ±0.30
0.126 ±0.012
0.575 ±0.125
0.025 ±0.005
0.60 ±0.15
0.024 ±0.006
0.55 ±0.30
0.022 ±0.012
N/A
745X101
745X102
-
10
8
Bussed
6.40 ±0.20
0.252 ±0.008
3.20 ±0.20
0.126 ±0.008
0.60 ±0.10
0.024 ±0.004
0.95 ±0.20
0.037 ±0.008
0.50 ±0.15
0.020 ±0.006
0.50 ±0.15
0.020 ±0.006
1.10 ±0.15
0.043 ±0.006
746X101
-
10
8
Bussed
3.20 ±0.20
0.126 ±0.008
1.60 ±0.15
0.063 ±0.006
0.64
0.025
0.60 ±0.10
0.024 ±0.004
0.35 ±0.05
0.014 ±0.002
0.30 ±0.15
0.012 ±0.006
0.35 ±0.15
0.014 ±0.006
0.45 ±0.05
0.018 ±0.002
1.27
0.050
0.525 ±0.175
0.021 ±0.007
0.50 ±0.15
0.020 ±0.006
0.50 ±0.30
0.020 ±0.012
0.80
0.032
3.20 ±0.20
0.126 ±0.008
1.27
0.050
0.60 ±0.10
0.024 ±0.004
0.80 ±0.10
0.031 ±0.006
N/A
0.55 ±0.10
0.022 ±0.004
N/A
0.20 ±0.15
0.008 ±0.006
0.40 ±0.20
0.016 ±0.008
0.55 ±0.10
0.022 ±0.004
2.00 ±0.20
0.079 ±0.008
1.27
0.050
0.60 ±0.10
0.024 ±0.004
0.80 ±0.10
0.031 ±0.006
3.20 ±0.20
0.126 ±0.008
0603 X 4
8
4
Isolated
1.00 ±0.20
0.039 ±0.008
Dimensions [mm/inch]
2.00 ±0.20
0.079 ±0.008
0.50
0.020
1.60 ±0.20
0.063 ±0.008
0.30 ±0.20
0.012 ±0.008
NOTES
1. Termination pads (e3). Barrier plating is nickel (Ni) with Matte tin (Sn) finish.
2. Reflow conditions per JEDEC-J-STD-020, +260°C maximum.
RECOMMENDED LAND PATTERNS
ABC
D
0.900
0.300
0.300
0.500
0.035
0.012
0.012
0.020
1.800
0.500
0.400
0.670
0.071
0.020
0.016
0.026
1.800
0.500
0.300
0.500
0.071
0.020
0.012
0.020
1.800
0.500
0.300
0.500
0.071
0.020
0.012
0.020
1.800
0.500
0.300
0.500
0.071
0.020
0.012
0.020
2.600
0.800
0.450
0.800
0.102
0.031
0.180
0.031
3.000
1.000
0.650
1.270
0.118
0.039
0.026
0.050
4.200
2.200
0.650
1.270
0.165
0.087
0.026
0.050
3.900
2.100
0.900
1.270
0.154
0.083
0.035
0.050
2.600
0.800
0.350
0.640
0.102
0.031
0.014
0.025
SERIES
DIMENSIONS [mm/in]
740
741X043
741X083
741C083
741X163
742
743
744
745
746


Số phần tương tự - 742C083220JTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CTS Corporation
742C083220JP CTS-742C083220JP Datasheet
216Kb / 5P
   Chip Resistor Arrays
More results

Mô tả tương tự - 742C083220JTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CTS Corporation
740X043 CTS-740X043 Datasheet
156Kb / 5P
   Chip Resistor Arrays
744C083821JP CTS-744C083821JP Datasheet
182Kb / 4P
   Chip Resistor Arrays
746X101103J CTS-746X101103J Datasheet
182Kb / 4P
   Chip Resistor Arrays
logo
AVX Corporation
CRB3A4E472JT AVX-CRB3A4E472JT Datasheet
107Kb / 6P
   Chip Resistor Arrays
logo
Welwyn Components Limit...
WNCR WELWYN-WNCR Datasheet
144Kb / 2P
   Chip Resistor Arrays
logo
TT Electronics.
BCN TTELEC-BCN Datasheet
598Kb / 9P
   Chip Resistor Arrays
logo
Bourns Electronic Solut...
CAT16-182J4LF BOURNS-CAT16-182J4LF Datasheet
535Kb / 3P
   Chip Resistor Arrays
logo
CTS Corporation
008-0335-0 CTS-008-0335-0 Datasheet
182Kb / 4P
   Chip Resistor Arrays
741 CTS-741 Datasheet
216Kb / 5P
   Chip Resistor Arrays
logo
Bourns Electronic Solut...
CAT16 BOURNS-CAT16 Datasheet
320Kb / 4P
   Chip Resistor Arrays
logo
CTS Corporation
742C083102JP CTS-742C083102JP Datasheet
185Kb / 4P
   Chip Resistor Arrays
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com