công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDN359 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDN359
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Logic Level PowerTrenchTM MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDN359 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FDN359 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDN359 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDN359 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDN359 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDN359 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDN359 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDN359 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDN359 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
FDN359AN Rev.C
0
2
4
6
8
10
0
2
4
6
8
10
Q
, GATE CHARGE (nC)
g
I = 2.7A
D
10V
15V
V
= 5V
DS
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
20 30
50
0.01
0.03
0.1
0.3
1
3
10
30
V
, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
DS
RDS(ON)
LIMIT
V
= 10V
SINGLE PULSE
R
=270°C/W
T = 25°C
GS
A
θJA
DC
1s
10ms
100ms
10s
1ms
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100 300
0
10
20
30
40
50
SINGLE PULSE TIME (SEC)
SINGLE PULSE
R
=270° C/W
T = 25°C
θJA
A
Figure 10. Single Pulse Maximum Power
Dissipation.
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
300
0.001
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
t , TIME (sec)
R
(t) = r(t) * R
R
= 270 °C/W
Duty Cycle, D = t /t
1
2
θJA
θJA
θJA
T - T
= P * R
(t)
θJA
A
J
P(pk)
t1
t 2
1
Single Pulse
D = 0.5
0.1
0.05
0.02
0.01
0.2
Figure 11. Transient Thermal Response Curve.
Thermal characterization performed using the conditions described in note 1b.
Transient thermal response will change depending on the circuit board design.
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
30
20
50
100
200
500
1000
V
, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
DS
Ciss
f = 1 MHz
V
= 0V
GS
Coss
Crss
Figure 8. Capacitance Characteristics.
Figure 7. Gate Charge Characteristics.
Figure 9. Maximum Safe Operating Area.
Typical Electrical Characteristics


Số phần tương tự - FDN359

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Youtai Semico...
FDN359A UMW-FDN359A Datasheet
415Kb / 5P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
FDN359AN UMW-FDN359AN Datasheet
415Kb / 5P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
FDN359B UMW-FDN359B Datasheet
423Kb / 6P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDN359BN FAIRCHILD-FDN359BN Datasheet
96Kb / 6P
   N-Channel Logic Level PowerTrench TM MOSFET
FDN359BN FAIRCHILD-FDN359BN Datasheet
106Kb / 6P
   N-Channel Logic Level PowerTrenchTM MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDN359

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDP6035AL FAIRCHILD-FDP6035AL Datasheet
93Kb / 5P
   N-Channel Logic Level PowerTrenchTM MOSFET
FDP6670AL FAIRCHILD-FDP6670AL Datasheet
413Kb / 5P
   N-Channel Logic Level PowerTrenchTM MOSFET
FDP7030BL FAIRCHILD-FDP7030BL Datasheet
112Kb / 5P
   N-Channel Logic Level PowerTrenchTM MOSFET
FDS6630A FAIRCHILD-FDS6630A Datasheet
197Kb / 8P
   N-Channel Logic Level PowerTrenchTM MOSFET
FDD6690A FAIRCHILD-FDD6690A Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel, Logic Level, PowerTrenchTM MOSFET
FDN359BN-F095 FAIRCHILD-FDN359BN-F095 Datasheet
106Kb / 6P
   N-Channel Logic Level PowerTrenchTM MOSFET
FDS6912A FAIRCHILD-FDS6912A Datasheet
222Kb / 4P
   Dual N-Channel, Logic Level, PowerTrenchTM MOSFET
FDS6612A FAIRCHILD-FDS6612A Datasheet
246Kb / 8P
   Single N-Channel, Logic Level, PowerTrenchTM MOSFET
FDS6990A FAIRCHILD-FDS6990A Datasheet
119Kb / 5P
   Dual N-Channel Logic Level PowerTrenchTM MOSFET
FDC655AN FAIRCHILD-FDC655AN Datasheet
198Kb / 4P
   Single N-Channel, Logic Level, PowerTrenchTM MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com