công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDN306P bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDN306P
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDN306P bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FDN306P Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDN306P Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDN306P Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDN306P Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDN306P Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
FDN306P Rev D W)
Typical Characteristics
0
5
10
15
20
0
1234
-VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
VGS = -4.5V
-2.5V
-3.0V
-2.0V
-1.8V
-1.5V
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
0
5
10
15
20
-ID, DIRAIN CURRENT (A)
VGS = -1.8V
-3.5V
-2.5V
-2.0V
-3.0V
-4.5V
Figure 1. On-Region Characteristics.
Figure 2. On-Resistance Variation with
Drain Current and Gate Voltage.
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
ID = -2.6A
VGS = -4.5V
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
123
45
-VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
ID = -1.3A
TA = 125
oC
TA = 25
oC
Figure 3. On-Resistance Variation with
Temperature.
Figure 4. On-Resistance Variation with
Gate-to-Source Voltage.
0
5
10
15
20
0.51
1.522.5
-VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
TA = -55
oC
25oC
-125oC
VDS = -5V
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
-VSD, BODY DIODE FORWARD VOLTAGE (V)
VGS = 0V
TA = 125
oC
25
oC
-55oC
Figure 5. Transfer Characteristics.
Figure 6. Body Diode Forward Voltage Variation
with Source Current and Temperature.


Số phần tương tự - FDN306P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TECH PUBLIC Electronics...
FDN306P TECHPUBLIC-FDN306P Datasheet
1,001Kb / 3P
   Single P-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Guangdong Youtai Semico...
FDN306P UMW-FDN306P Datasheet
468Kb / 5P
   P-Channel 1.8 V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDN306P-NL VBSEMI-FDN306P-NL Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDN306P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6308P FAIRCHILD-FDG6308P Datasheet
85Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDW254PZ FAIRCHILD-FDW254PZ_08 Datasheet
230Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDJ1027P FAIRCHILD-FDJ1027P_06 Datasheet
1Mb / 6P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDC606P ONSEMI-FDC606P Datasheet
215Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
September-2017, Rev. 5
logo
Fairchild Semiconductor
SI3445DV FAIRCHILD-SI3445DV Datasheet
90Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
SI3447DV FAIRCHILD-SI3447DV Datasheet
90Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
SI6467DQ FAIRCHILD-SI6467DQ Datasheet
98Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDC606P FAIRCHILD-FDC606P Datasheet
154Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDN304P FAIRCHILD-FDN304P_01 Datasheet
106Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDS-4465 FAIRCHILD-FDS-4465 Datasheet
371Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench??MOSFET
FDG330P FAIRCHILD-FDG330P Datasheet
150Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com