công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDN302P bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDN302P
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDN302P bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FDN302P Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDN302P Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDN302P Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDN302P Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDN302P Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
FDN302P Rev C(W)
Typical Characteristics
0
3
6
9
12
15
00.5
1
1.522.5
-VDS, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
-2.0V
-2.5V
-4.0V
-3.5V
V
GS = -4.5V
-3.0V
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0369
12
15
-ID, DRAIN CURRENT (A)
VGS = -2.0V
-4.0V
-2.5V
-4.5V
-3.0V
-3.5V
Figure 1. On-Region Characteristics.
Figure 2. On-Resistance Variation with
Drain Current and Gate Voltage.
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
ID = -2.4A
VGS = -4.5V
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
1.522.5
3
3.5
44.5
5
-VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
I
D = -1.2 A
T
A = 125
oC
TA = 25
oC
Figure 3. On-Resistance Variation with
Temperature.
Figure 4. On-Resistance Variation with
Gate-to-Source Voltage.
0
2
4
6
8
10
12
0.511.522.5
3
-VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
TA = 125
oC
25
oC
V
DS = - 5V
-55
oC
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
-VSD, BODY DIODE FORWARD VOLTAGE (V)
TA = 125
oC
25
oC
-55
oC
V
GS = 0V
Figure 5. Transfer Characteristics.
Figure 6. Body Diode Forward Voltage Variation
with Source Current and Temperature.


Số phần tương tự - FDN302P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
FDN302P TI1-FDN302P Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   Contains all support circuitry needed for the ADS1148/ADS1248
FDN302P TI1-FDN302P Datasheet
2Mb / 27P
[Old version datasheet]   Contains all support circuitry needed for the ADS1146/ADS1246
July2009
logo
TECH PUBLIC Electronics...
FDN302P TECHPUBLIC-FDN302P Datasheet
11Mb / 6P
   P-Channel Enhancement-Mode MOS FETs
logo
Guangdong Youtai Semico...
FDN302P UMW-FDN302P Datasheet
309Kb / 5P
   P-Channel 2.5 V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDN302P-NL VBSEMI-FDN302P-NL Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDN302P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDC634P FAIRCHILD-FDC634P_01 Datasheet
138Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
SI4463DY FAIRCHILD-SI4463DY Datasheet
49Kb / 3P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDC638P FAIRCHILD-FDC638P_01 Datasheet
156Kb / 5P
   P-Channel 2.5V PowerTrench Specified MOSFET
FDN342P FAIRCHILD-FDN342P Datasheet
307Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench??MOSFET
FDR840P FAIRCHILD-FDR840P Datasheet
78Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDC602P FAIRCHILD-FDC602P_01 Datasheet
66Kb / 5P
   P-Channel 2.5V PowerTrench Specified MOSFET
FDW264P FAIRCHILD-FDW264P Datasheet
153Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
SI6463DQ FAIRCHILD-SI6463DQ Datasheet
97Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDS6576 FAIRCHILD-FDS6576_06 Datasheet
451Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KDS6375 KEXIN-KDS6375 Datasheet
66Kb / 2P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com