công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDG6321C bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDG6321C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N & P Channel Digital FET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDG6321C bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FDG6321C Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDG6321C Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDG6321C Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDG6321C Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDG6321C Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDG6321C Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FDG6321C Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FDG6321C Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor FDG6321C Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
FDG6321C Rev. D
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
200
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
t , TIME (sec)
1
Single Pulse
D = 0.5
0.1
0.05
0.02
0.01
0.2
Duty Cycle, D = t / t
1
2
T - T
= P * R
(t)
A
J
P(pk)
t1
t 2
θJA
R
(t) = r(t) * R
R
=415 °C/W
θJA
θJA
θJA
Figure 21. Transient Thermal Response Curve.
Thermal characterization performed using the conditions described in note 1.
Transient thermalresponse will change depending on the circuit board design.
Typical Thermal Characteristics: N & P-Channel (continued)


Số phần tương tự - FDG6321C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDG6321C VBSEMI-FDG6321C Datasheet
1Mb / 9P
   N- and P- Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDG6321C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDC6322C FAIRCHILD-FDC6322C Datasheet
96Kb / 7P
   Dual N & P Channel , Digital FET
FDG6322C FAIRCHILD-FDG6322C_08 Datasheet
674Kb / 9P
   Dual N & P Channel Digital FET
FDC6320C FAIRCHILD-FDC6320C Datasheet
100Kb / 7P
   Dual N & P Channel , Digital FET
FDG6322C FAIRCHILD-FDG6322C Datasheet
247Kb / 12P
   Dual N & P Channel Digital FET
FDG6320C FAIRCHILD-FDG6320C Datasheet
196Kb / 12P
   Dual N & P Channel Digital FET
FDC6321C FAIRCHILD-FDC6321C Datasheet
273Kb / 11P
   Dual N & P Channel , Digital FET
FDG6302P FAIRCHILD-FDG6302P Datasheet
302Kb / 8P
   Dual P-Channel, Digital FET
FDC6304P FAIRCHILD-FDC6304P Datasheet
74Kb / 4P
   Digital FET, Dual P-Channel
FDG6318P FAIRCHILD-FDG6318P Datasheet
123Kb / 5P
   Dual P-Channel, Digital FET
FDG6318PZ FAIRCHILD-FDG6318PZ Datasheet
217Kb / 9P
   Dual P-Channel, Digital FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com