công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDG6301N bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDG6301N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N-Channel, Digital FET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDG6301N bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FDG6301N Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDG6301N Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDG6301N Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDG6301N Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDG6301N Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDG6301N Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDG6301N Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDG6301N Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
FDG6301N Rev.E1
Figure 10. Single Pulse Maximum Power
Dissipation.
Figure 8. Capacitance Characteristics.
Figure 7. Gate Charge Characteristics.
Figure 9. Maximum Safe Operating Area.
Typical Electrical Characteristics ( continued)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0
1
2
3
4
5
6
Q
, GATE CHARGE (nC)
g
I
= 0.22A
D
V
= 5V
DS
10V
0.4
0.8
2
5
10
25
40
0.01
0.03
0.1
0.3
1
V
, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
RDS(ON)
LIMIT
DC
DS
10s
100ms
10ms
V
= 4.5V
SINGLE PULSE
R
= 415 °C/W
T
= 25°C
θJA
GS
A
1s
0.1
0.3
1
3
10
25
2
3
5
8
15
30
V
, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
DS
Ciss
f = 1 MHz
V
= 0 V
GS
Coss
Crss
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
200
0
10
20
30
40
50
SINGLE PULSE TIME (SEC)
SINGLE PULSE
R
=415°C/W
T = 25°C
θJA
A
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
200
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
t , TIME (sec)
1
Single Pulse
D = 0.5
0.1
0.05
0.02
0.01
0.2
Duty Cycle, D = t / t
1
2
T - T
= P * R
(t)
A
J
P(pk)
t1
t 2
θJA
R
(t) = r(t) * R
R
=415
°C/W
θJA
θJA
θJA
Figure 11. Transient Thermal Response Curve.
Thermal characterization performed using the conditions described in note 1.
Transient thermal response will change depending on the circuit board design.


Số phần tương tự - FDG6301N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
FDG6301N KEXIN-FDG6301N Datasheet
1Mb / 4P
   Dual N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6301N FAIRCHILD-FDG6301N Datasheet
351Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
logo
ON Semiconductor
FDG6301N-F085 ONSEMI-FDG6301N-F085 Datasheet
640Kb / 6P
   Dual N-Channel, Digital FET
September, 2019 - Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6301N FAIRCHILD-FDG6301N_09 Datasheet
351Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
FDG6301N_F085 FAIRCHILD-FDG6301N_F085 Datasheet
351Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
More results

Mô tả tương tự - FDG6301N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6313N FAIRCHILD-FDG6313N Datasheet
58Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
FDC6301N FAIRCHILD-FDC6301N_01 Datasheet
374Kb / 5P
   Dual N-Channel , Digital FET
FDG6301N_F085 FAIRCHILD-FDG6301N_F085 Datasheet
351Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
logo
ON Semiconductor
FDG6301N-F085 ONSEMI-FDG6301N-F085 Datasheet
640Kb / 6P
   Dual N-Channel, Digital FET
September, 2019 - Rev. 3
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM2302BWSR HMSEMI-HM2302BWSR Datasheet
199Kb / 5P
   Dual N-Channel Digital FET
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6303N FAIRCHILD-FDG6303N_01 Datasheet
413Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
FDC6301N FAIRCHILD-FDC6301N Datasheet
73Kb / 4P
   Dual N-Channel , Digital FET
FDC6303N FAIRCHILD-FDC6303N Datasheet
72Kb / 4P
   Digital FET, Dual N-Channel
FDG6303N FAIRCHILD-FDG6303N Datasheet
226Kb / 8P
   Dual N-Channel, Digital FET
FDG6301N FAIRCHILD-FDG6301N_09 Datasheet
351Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com