công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDG361N bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDG361N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 100V Specified PowerTrenchMOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDG361N bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FDG361N Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDG361N Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDG361N Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDG361N Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDG361N Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
FDG361N Rev C(W)
Typical Characteristics
0
1
2
3
4
02468
VDS, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
5.0V
4.0V
4.5V
V
GS = 10V
6.0V
0.8
1
1.2
1.4
1.6
0
123
4
ID, DRAIN CURRENT (A)
VGS = 4.0V
4.5V
5.0V
10V
6.0V
Figure 1. On-Region Characteristics.
Figure 2. On-Resistance Variation with
Drain Current and Gate Voltage.
0.2
0.6
1
1.4
1.8
2.2
2.6
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
ID = 0.6A
V
GS =10V
0.25
0.5
0.75
1
1.25
2468
10
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
I
D = 0.3A
TA = 125
oC
T
A = 25
oC
Figure 3. On-Resistance Variation with
Temperature.
Figure 4. On-Resistance Variation with
Gate-to-Source Voltage.
0
1.5
3
4.5
6
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
T
A = 125
oC
25
oC
VDS = 5V
-55
oC
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
VSD, BODY DIODE FORWARD VOLTAGE (V)
TA = 125
oC
25
oC
-55
oC
V
GS = 0V
Figure 5. Transfer Characteristics.
Figure 6. Body Diode Forward Voltage Variation
with Source Current and Temperature.


Số phần tương tự - FDG361N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDG311N FAIRCHILD-FDG311N Datasheet
89Kb / 5P
   N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDG312P FAIRCHILD-FDG312P Datasheet
206Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench??MOSFET
FDG313N FAIRCHILD-FDG313N Datasheet
713Kb / 8P
   Digital FET, N-Channel
FDG314P FAIRCHILD-FDG314P Datasheet
84Kb / 5P
   Digital FET, P-Channel
FDG315 FAIRCHILD-FDG315 Datasheet
81Kb / 5P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDG361N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDC3601N FAIRCHILD-FDC3601N Datasheet
91Kb / 5P
   Dual N-Channel 100V Specified PowerTrench MOSFET
logo
International Rectifier
IRHNJ67130 IRF-IRHNJ67130 Datasheet
179Kb / 8P
   100V, N-CHANNEL
logo
Fairchild Semiconductor
FQB44N10 FAIRCHILD-FQB44N10 Datasheet
640Kb / 9P
   100V N-Channel MOSFET
FQP55N10 FAIRCHILD-FQP55N10 Datasheet
666Kb / 8P
   100V N-Channel MOSFET
FQH140N10 FAIRCHILD-FQH140N10 Datasheet
679Kb / 8P
   100V N-Channel MOSFET
FQD13N10 FAIRCHILD-FQD13N10 Datasheet
619Kb / 9P
   100V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO3442 AOSMD-AO3442 Datasheet
500Kb / 5P
   100V N-Channel MOSFET
AO4482 AOSMD-AO4482 Datasheet
204Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
AON2290 AOSMD-AON2290 Datasheet
227Kb / 5P
   100V N-Channel MOSFET
AOD478 AOSMD-AOD478 Datasheet
427Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com