công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDG312P bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDG312P
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 2.5V Specified PowerTrench??MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDG312P bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  FDG312P Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDG312P Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDG312P Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDG312P Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDG312P Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDG312P Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDG312P Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDG312P Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
P1
A0
D1
P0
F
W
E1
D0
E2
B0
Tc
Wc
K0
T
Dimensions are in inches and millimeters
Tape Size
Reel
Option
Dim A
Dim B
Dim C
Dim D
Dim N
Dim W1
Dim W2
Dim W3 (LSL-USL)
8mm
7” Dia
7.00
177.8
0.059
1.5
512 +0.020/-0.008
13 +0.5/-0.2
0.795
20.2
2.165
55
0.331 +0.059/-0.000
8.4 +1.5/0
0.567
14.4
0.311 – 0.429
7.9 – 10.9
8mm
13” Dia
13.00
330
0.059
1.5
512 +0.020/-0.008
13 +0.5/-0.2
0.795
20.2
4.00
100
0.331 +0.059/-0.000
8.4 +1.5/0
0.567
14.4
0.311 – 0.429
7.9 – 10.9
See detailAA
Dim A
max
13" DiameterOption
7” Diameter Option
Dim A
Max
See detailAA
W3
W2 max Measuredat Hub
W1 Measuredat Hub
Dim N
Dim D
min
Dim C
B Min
DETAIL AA
Notes: A0, B0, and K0 dimensions are determined with respect to the EIA/Jedec RS-481
rotational and lateral movement requirements (see sketches A, B, and C).
20 deg maximumcomponentrotation
0.5mm
maximum
0.5mm
maximum
Sketch C (Top View)
Component lateral movement
Typical
component
cavity
centerline
20 deg maximum
Typical
component
centerline
B0
A0
Sketch B (Top View)
Component Rotation
Sketch A (Side or Front Sectional View)
Component Rotation
User Direction of Feed
SC70-6 Embossed CarrierTape
Configuration: Figure 3.0
SC70-6 Reel Configuration: Figure 4.0
Dimensions are in millimeter
Pkg type
A0
B0
W
D0
D1
E1
E2
F
P1
P0
K0
T
Wc
Tc
SC70-6
(8mm)
3.24
+/-0.10
2.34
+/-0.10
8.0
+/-0.3
1.55
+/-0.05
1.00
+/-0.125
1.75
+/-0.10
6.25
min
3.50
+/-0.05
4.0
+/-0.1
4.0
+/-0.1
1.20
+/-0.10
0.255
+/-0.150
5.2
+/-0.3
0.06
+/-0.02
SC70-6 Tape and Reel Data and Package Dimensions, continued
December 1998, Rev. B


Số phần tương tự - FDG312P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDG311N FAIRCHILD-FDG311N Datasheet
89Kb / 5P
   N-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDG313N FAIRCHILD-FDG313N Datasheet
713Kb / 8P
   Digital FET, N-Channel
FDG314P FAIRCHILD-FDG314P Datasheet
84Kb / 5P
   Digital FET, P-Channel
FDG315 FAIRCHILD-FDG315 Datasheet
81Kb / 5P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
FDG315N FAIRCHILD-FDG315N Datasheet
81Kb / 5P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDG312P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDC634P FAIRCHILD-FDC634P_01 Datasheet
138Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
SI4463DY FAIRCHILD-SI4463DY Datasheet
49Kb / 3P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDC638P FAIRCHILD-FDC638P_01 Datasheet
156Kb / 5P
   P-Channel 2.5V PowerTrench Specified MOSFET
FDN302P FAIRCHILD-FDN302P Datasheet
103Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDN342P FAIRCHILD-FDN342P Datasheet
307Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench??MOSFET
FDR840P FAIRCHILD-FDR840P Datasheet
78Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDC602P FAIRCHILD-FDC602P_01 Datasheet
66Kb / 5P
   P-Channel 2.5V PowerTrench Specified MOSFET
FDW264P FAIRCHILD-FDW264P Datasheet
153Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
SI6463DQ FAIRCHILD-SI6463DQ Datasheet
97Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDS6576 FAIRCHILD-FDS6576_06 Datasheet
451Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KDS6375 KEXIN-KDS6375 Datasheet
66Kb / 2P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com