công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD6644 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD6644
Giải thích chi tiết về linh kiện  30V N-Channel PowerTrench MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD6644 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD6644 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD6644 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD6644 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD6644 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD6644 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD6644 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
FDD/FDU6644 Rev C(W)
Typical Characteristics
0
2
4
6
8
10
0
1020
3040
50
Qg, GATE CHARGE (nC)
I
D = 16A
VDS = 5V
15V
10V
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
0
5
10
15
20
25
30
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
CISS
CRSS
C
OSS
f = 1MHz
V
GS = 0 V
Figure 7. Gate Charge Characteristics.
Figure 8. Capacitance Characteristics.
0.01
0.1
1
10
100
0.01
0.1
1
10
100
VDS, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
DC
10s
1s
100ms
RDS(ON) LIMIT
VGS = 10V
SINGLE PULSE
RθJA = 96
oC/W
TA = 25
oC
10ms
1ms
100µs
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0.1
1
10
100
t1, TIME (sec)
SINGLE PULSE
RθJA = 96°C/W
T
A = 25°C
Figure 9. Maximum Safe Operating Area.
Figure 10. Single Pulse Maximum
Power Dissipation.
0.001
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1, TIME (sec)
RθJA(t) = r(t) + RθJA
RθJA = 96 °C/W
TJ - TA = P * RθJA(t)
Duty Cycle, D = t1 / t2
P(pk)
t1
t2
SINGLE PULSE
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
D = 0.5
Figure 11. Transient Thermal Response Curve.
Thermal characterization performed using the conditions described in Note 1b
Transient thermal response will change depending on the circuit board design.


Số phần tương tự - FDD6644

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD6644 ISC-FDD6644 Datasheet
351Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - FDD6644

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6692 FAIRCHILD-FDD6692 Datasheet
84Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6672A FAIRCHILD-FDS6672A Datasheet
205Kb / 8P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6692 FAIRCHILD-FDS6692 Datasheet
62Kb / 4P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD6670AL FAIRCHILD-FDD6670AL Datasheet
149Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD6688 FAIRCHILD-FDD6688 Datasheet
120Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS7296N3 FAIRCHILD-FDS7296N3 Datasheet
122Kb / 7P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD6672A FAIRCHILD-FDD6672A Datasheet
425Kb / 8P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD6676 FAIRCHILD-FDD6676 Datasheet
85Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD6672A FAIRCHILD-FDD6672A_01 Datasheet
80Kb / 5P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD6612A FAIRCHILD-FDD6612A Datasheet
122Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS7064N7 FAIRCHILD-FDS7064N7 Datasheet
175Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com