công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD6512A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD6512A
Giải thích chi tiết về linh kiện  20V N-Channel PowerTrench MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD6512A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD6512A Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD6512A Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD6512A Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD6512A Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD6512A Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
November 2001
©2001 Fairchild Semiconductor Corp.
FDD6512A/FDU6512A Rev B (W)
FDD6512A/FDU6512A
20V N-Channel PowerTrench
®
® MOSFET
General Description
This
N-Channel
MOSFET
has
been
designed
specifically to improve the overall efficiency of DC/DC
converters using either synchronous or conventional
switching PWM controllers. It has been optimized for
low gate charge, low RDS( ON) , fast switching speed and
extremely low RDS(ON) in a small package.
Applications
• DC/DC converter
• Motor drives
Features
• 36 A, 20 V
RDS(ON) = 21 m
Ω @ V
GS = 4.5 V
RDS(ON) = 31 m
Ω @ V
GS = 2.5 V
• Low gate charge (12 nC typical)
• Fast switching
• High performance trench technology for extremely
low RDS(ON)
G
S
D
TO-252
D-PAK
(TO-252)
G D S
I-PAK
(TO-251AA)
S
G
D
Absolute Maximum Ratings
TA=25
oC unless otherwise noted
Symbol
Parameter
Ratings
Units
VDSS
Drain-Source Voltage
20
V
VGSS
Gate-Source Voltage
± 12
V
ID
Continuous Drain Current @TC=25°C
(Note 3)
36
A
@TA=25°C
(Note 1a)
10.7
Pulsed
(Note 1a)
100
Power Dissipation
@TC=25°C
(Note 3)
43
@TA=25°C
(Note 1a)
3.8
PD
@TA=25°C
(Note 1b)
1.6
W
TJ, TSTG
Operating and Storage Junction Temperature Range
–55 to +175
°C
Thermal Characteristics
RθJC
Thermal Resistance, Junction-to-Case
(Note 1)
3.5
°C/W
RθJA
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient
(Note 1a)
40
°C/W
RθJA
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient
(Note 1b)
96
°C/W
Package Marking and Ordering Information
Device Marking
Device
Package
Reel Size
Tape width
Quantity
FDD6512A
FDD6512A
D-PAK (TO-252)
13’’
12mm
2500 units
FDU6512A
FDU6512A
I-PAK (TO-251)
Tube
N/A
75


Số phần tương tự - FDD6512A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD6512A ISC-FDD6512A Datasheet
351Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - FDD6512A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD3706 FAIRCHILD-FDD3706 Datasheet
113Kb / 5P
   20V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD6530A FAIRCHILD-FDD6530A Datasheet
82Kb / 5P
   20V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6574A FAIRCHILD-FDS6574A Datasheet
90Kb / 5P
   20V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDN371N FAIRCHILD-FDN371N Datasheet
84Kb / 5P
   20V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDG327N FAIRCHILD-FDG327N Datasheet
79Kb / 5P
   20V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6162N3 FAIRCHILD-FDS6162N3 Datasheet
189Kb / 6P
   20V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6572A FAIRCHILD-FDS6572A Datasheet
75Kb / 5P
   20V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDV305N FAIRCHILD-FDV305N Datasheet
172Kb / 5P
   20V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDG329N FAIRCHILD-FDG329N Datasheet
79Kb / 5P
   20V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6064N3 FAIRCHILD-FDS6064N3 Datasheet
189Kb / 6P
   20V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6064N7 FAIRCHILD-FDS6064N7 Datasheet
198Kb / 6P
   20V N-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com