công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD6035AL bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD6035AL
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel, Logic Level, PowerTrench MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD6035AL bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD6035AL Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD6035AL Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD6035AL Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD6035AL Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD6035AL Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD6035AL Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
FDD6035AL Rev. D(W)
Typical Characteristics
0
2
4
6
8
10
0
5
10
15
20
25
Q
g, GATE CHARGE (nC)
ID = 12 A
VDS = 10V
15V
20V
0
300
600
900
1200
1500
1800
0
5
10
15
20
25
30
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
Ciss
Crss
Coss
f = 1MHz
VGS = 0 V
Figure 7. Gate Charge Characteristics
Figure 8. Capacitance Characteristics
0.01
0.1
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
VDS, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
DC
1s
100ms
RDS(ON) LIMIT
VGS = 4.5V
SINGLE PULSE
RθJA = 96
oC/W
TA = 25
oC
10ms
1ms
100µs
10
0
20
40
60
80
100
0.01
0.1
1
10
100
t1, TIME (sec)
SINGLE PULSE
RθJA = 96°C/W
TA = 25°C
Figure 9. Maximum Safe Operating Area
Figure 10. Single Pulse Maximum
Power Dissipation
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1, TIME (sec)
RθJA(t) = r(t) * RθJA
RθJA = 96 °C/W
TJ - TA = P * RθJA(t)
Duty Cycle, D = t1 / t2
P(pk)
t1
t2
SINGLE PULSE
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
D = 0.5
Figure 11. Transient Thermal Response Curve
Thermal characterization performed using the conditions described in Note 1b.
Transient thermal response will change depending on the circuit board design.


Số phần tương tự - FDD6035AL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDD6035AL VBSEMI-FDD6035AL Datasheet
1,020Kb / 8P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD6035AL ISC-FDD6035AL Datasheet
352Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - FDD6035AL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDT461N FAIRCHILD-FDT461N Datasheet
267Kb / 10P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
FDP6030BL FAIRCHILD-FDP6030BL Datasheet
401Kb / 10P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
FDP7045L FAIRCHILD-FDP7045L Datasheet
428Kb / 10P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
FDD6612A FAIRCHILD-FDD6612A Datasheet
226Kb / 6P
   N-Channel, Logic Level, PowerTrench??MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDMS9409L_F085 ONSEMI-FDMS9409L_F085 Datasheet
604Kb / 8P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
October 2016 Rev. 1.0
FDD9411L_F085 ONSEMI-FDD9411L_F085 Datasheet
580Kb / 8P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
December, 2016, Rev. 1.0
FDD9409L_F085 ONSEMI-FDD9409L_F085 Datasheet
608Kb / 8P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
December, 2016, Rev. 1.0
logo
Fairchild Semiconductor
FDP7045L FAIRCHILD-FDP7045L_04 Datasheet
110Kb / 5P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KDB7045L KEXIN-KDB7045L Datasheet
58Kb / 2P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6680A FAIRCHILD-FDD6680A Datasheet
200Kb / 8P
   N-Channel, Logic Level, PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com