công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP6S92E-SN bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP6S92E-SN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single-Ended, Rail-to-Rail I/O, Low-Gain PGA
Download  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP6S92E-SN bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Microchip Technology

Back Button MCP6S92E-SN Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP6S92E-SN Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP6S92E-SN Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP6S92E-SN Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MCP6S92E-SN Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology MCP6S92E-SN Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology MCP6S92E-SN Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology MCP6S92E-SN Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology MCP6S92E-SN Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 40 page
background image
 2004 Microchip Technology Inc.
DS21908A-page 10
MCP6S91/2/3
2.0
TYPICAL PERFORMANCE CURVES
Note: Unless otherwise indicated, TA = +25°C, VDD = +2.5V to +5.5V, VSS = GND, VREF =VSS, G = +1 V/V,
Input = CH0 = (0.3V)/G, CH1 = 0.3V, RL =10kΩ to VDD/2 and CL = 60 pF.
FIGURE 2-1:
DC Gain Error, G = +1.
FIGURE 2-2:
DC Gain Error, G
≥ +2.
FIGURE 2-3:
Ladder Resistance Drift.
FIGURE 2-4:
DC Gain Drift, G = +1.
FIGURE 2-5:
DC Gain Drift, G
≥ +2.
FIGURE 2-6:
Crosstalk vs. Frequency
(circuit in Figure 6-4).
Note:
The graphs and tables provided following this note are a statistical summary based on a limited number of
samples and are provided for informational purposes only. The performance characteristics listed herein
are not tested or guaranteed. In some graphs or tables, the data presented may be outside the specified
operating range (e.g., outside specified power supply range) and therefore outside the warranted range.
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
DC Gain Error (%)
600 Samples
G = +1
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
DC Gain Error (%)
600 Samples
G
≥ +2
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Ladder Resistance Drift (%/°C)
597 Samples
T
A = -40 to +125°C
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
DC Gain Drift (%/°C)
600 Samples
G = +1
T
A = -40 to +125°C
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
26%
DC Gain Drift (%/°C)
600 Samples
G
≥ +2
T
A = -40 to +125°C
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
1.E+05
1.E+06
1.E+07
1.E+08
Frequency (Hz)
V
DD = 5.0V
G = +32 V/V
CH0 selected
R
S = 1 kΩ
RS = 0 Ω
R
S = 100 Ω
RS = 10 kΩ
100k
100M
10M
1M


Số phần tương tự - MCP6S92E-SN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP6S92 MICROCHIP-MCP6S92 Datasheet
528Kb / 40P
   Single-Ended, Rail-to-Rail I/O, Low-Gain PGA
2004
MCP6S92 MICROCHIP-MCP6S92 Datasheet
526Kb / 40P
   Single-Ended, Rail-to-Rail I/O, Low-Gain PGA
09/27/04
More results

Mô tả tương tự - MCP6S92E-SN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP6S26-ISL MICROCHIP-MCP6S26-ISL Datasheet
761Kb / 42P
   Single-Ended, Rail-to-Rail I/O, Low Gain PGA
10/26/12
MCP6S93-E MICROCHIP-MCP6S93-E Datasheet
526Kb / 40P
   Single-Ended, Rail-to-Rail I/O, Low-Gain PGA
09/27/04
MCP6S28-ISL MICROCHIP-MCP6S28-ISL Datasheet
761Kb / 42P
   Single-Ended, Rail-to-Rail I/O, Low Gain PGA
10/26/12
MCP6S91 MICROCHIP-MCP6S91 Datasheet
528Kb / 40P
   Single-Ended, Rail-to-Rail I/O, Low-Gain PGA
2004
MCP6S21 MICROCHIP-MCP6S21 Datasheet
880Kb / 43P
   Single-Ended, Rail-to-Rail I/O, Low Gain PGA
2003
MCP6S21 MICROCHIP-MCP6S21_13 Datasheet
761Kb / 42P
   Single-Ended, Rail-to-Rail I/O, Low Gain PGA
10/26/12
logo
Global Mixed-mode Techn...
G1214A GMT-G1214A Datasheet
306Kb / 1P
   Rail-to-Rail I/O
logo
SG Micro Corp
SGM8041 SGMICRO-SGM8041 Datasheet
302Kb / 11P
   Single Rail-to-Rail I/O Operational Amplifier
logo
Fairchild Semiconductor
GB15RF120K FAIRCHILD-GB15RF120K Datasheet
678Kb / 10P
   Single, Ultra-Low Cost, Rail-to-Rail I/O, CMOS Amplifier
FAN4174 FAIRCHILD-FAN4174 Datasheet
511Kb / 14P
   Single, Ultra-Low Cost, Rail-to-Rail I/O, CMOS Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com