công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD5690 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD5690
Giải thích chi tiết về linh kiện  60V N-Channel PowerTrench??MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD5690 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD5690 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD5690 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD5690 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD5690 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD5690 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD5690 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD5690 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
P1
A0
D1
P0
F
W
E1
D0
E2
B0
Tc
Wc
K0
T
Dimensions are in inches and millimeters
Tape Size
Reel
Option
Dim A
Dim B
Dim C
Dim D
Dim N
Dim W1
Dim W2
Dim W3 (LSL-USL)
164mm
13” Dia
13.00
330
0.059
1.5
512 +0.020/-0.008
13 +0.5/-0.2
0.795
20.2
4.00
100
0.646 +0.078/-0.000
16.4 +2/0
0.882
22.4
0.626 – 0.764
15.9 – 19.4
See detail AA
Dim A
max
13” Diameter Option
Dim A
Max
W3
W2 max Measured at Hub
W1 Measured at Hub
Dim N
Dim D
min
Dim C
B Min
DETAIL AA
Notes: A0, B0, and K0 dimensions are determined with respect to the EIA/Jedec RS-481
rotational and lateral movement requirements (see sketches A, B, and C).
10 deg maximum component rotation
0.9mm
maximum
0.9mm
maximum
Sketch C (Top View)
Component lateral movement
Typical
component
cavity
center line
10 deg maximum
Typical
component
center line
B0
A0
Sketch B (Top View)
Component Rotation
Sketch A (Side or Front Sectional View)
Component Rotation
User Direction of Feed
D-PAK (TO-252) Embossed Carrier
Tape Configuration: Figure 3.0
D-PAK (TO-252) Reel
Configuration: Figure 4.0
Dimensions are in millimeter
Pkg type
A0
B0
W
D0
D1
E1
E2
F
P1
P0
K0
T
Wc
Tc
TO252
(24mm)
6.90
+/-0.10
10.50
+/-0.10
16.0
+/-0.3
1.55
+/-0.05
1.5
+/-0.10
1.75
+/-0.10
14.25
min
7.50
+/-0.10
8.0
+/-0.1
4.0
+/-0.1
2.65
+/-0.10
0.30
+/-0.05
13.0
+/-0.3
0.06
+/-0.02


Số phần tương tự - FDD5690

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD5690 FAIRCHILD-FDD5690 Datasheet
167Kb / 5P
   60V N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD5690 ISC-FDD5690 Datasheet
299Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FDD5690 FAIRCHILD-FDD5690_02 Datasheet
167Kb / 5P
   60V N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDD5690

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDS5680 FAIRCHILD-FDS5680 Datasheet
261Kb / 8P
   60V N-Channel PowerTrench??MOSFET
FDS9945 FAIRCHILD-FDS9945 Datasheet
73Kb / 5P
   60V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDP5680 FAIRCHILD-FDP5680 Datasheet
440Kb / 16P
   60V N-Channel PowerTrench??MOSFET
FDS5670 FAIRCHILD-FDS5670 Datasheet
250Kb / 8P
   60V N-Channel PowerTrench??MOSFET
FDS5690 FAIRCHILD-FDS5690 Datasheet
236Kb / 8P
   60V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS5170N7 FAIRCHILD-FDS5170N7 Datasheet
201Kb / 6P
   60V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDP5645 FAIRCHILD-FDP5645 Datasheet
422Kb / 10P
   60V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD5612 FAIRCHILD-FDD5612 Datasheet
147Kb / 5P
   60V N-Channel PowerTrench??MOSFET
SI4450DY FAIRCHILD-SI4450DY Datasheet
98Kb / 5P
   60V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDN5630 FAIRCHILD-FDN5630 Datasheet
254Kb / 8P
   60V N-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com