công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD5614P bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD5614P
Giải thích chi tiết về linh kiện  60V P-Channel PowerTrench MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD5614P bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD5614P Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD5614P Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD5614P Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD5614P Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD5614P Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD5614P Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
February 2001
2001 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD5614P Rev C(W)
FDD5614P
60V P-Channel PowerTrench
MOSFET
General Description
This 60V P-Channel MOSFET uses Fairchild’s high
voltage PowerTrench process. It has been optimized
for power management applications.
Applications
• DC/DC converter
• Power management
• Load switch
Features
• –15 A, –60 V. R
DS(ON) = 100 m
Ω @ V
GS = –10 V
RDS(ON) = 130 m
Ω @ V
GS = –4.5 V
• Fast switching speed
• High performance trench technology for extremely
low RDS(ON)
• High power and current handling capability
G
S
D
TO-252
S
G
D
Absolute Maximum Ratings
TA=25
oC unless otherwise noted
Symbol
Parameter
Ratings
Units
VDSS
Drain-Source Voltage
–60
V
VGSS
Gate-Source Voltage
±20
V
ID
Drain Current
– Continuous
(Note 3)
15
A
– Pulsed
(Note 1a)
45
Power Dissipation for Single Operation
(Note 1)
42
(Note 1a)
3.8
PD
(Note 1b)
1.6
W
TJ, TSTG
Operating and Storage Junction Temperature Range
55 to +175
°C
Thermal Characteristics
RθJC
Thermal Resistance, Junction-to-Case
(Note 1)
3.5
°C/W
RθJA
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient
(Note 1a)
40
°C/W
RθJA
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient
(Note 1b)
96
°C/W
Package Marking and Ordering Information
Device Marking
Device
Reel Size
Tape width
Quantity
FDD5614P
FDD5614P
13’’
12mm
2500 units


Số phần tương tự - FDD5614P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD5614P FAIRCHILD-FDD5614P Datasheet
106Kb / 6P
   60V P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDD5614P VBSEMI-FDD5614P Datasheet
990Kb / 8P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD5614P ISC-FDD5614P Datasheet
310Kb / 2P
   isc P-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FDD5614P FAIRCHILD-FDD5614P_05 Datasheet
106Kb / 6P
   60V P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDD5614P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
NDS9407 FAIRCHILD-NDS9407_02 Datasheet
142Kb / 5P
   60V P-Channel PowerTrench MOSFET
NDS9948 FAIRCHILD-NDS9948_10 Datasheet
265Kb / 6P
   Dual 60V P-Channel PowerTrench??MOSFET
NDS9948 FAIRCHILD-NDS9948_02 Datasheet
142Kb / 6P
   Dual 60V P-Channel PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
NDS9948 ONSEMI-NDS9948 Datasheet
272Kb / 7P
   Dual 60V P-Channel PowerTrench??MOSFET
September-2017, Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
FDN5618P FAIRCHILD-FDN5618P Datasheet
385Kb / 8P
   60V P-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
FDC5614P FAIRCHILD-FDC5614P Datasheet
140Kb / 5P
   60V P-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
FDS5680 FAIRCHILD-FDS5680 Datasheet
261Kb / 8P
   60V N-Channel PowerTrench??MOSFET
FDS9945 FAIRCHILD-FDS9945 Datasheet
73Kb / 5P
   60V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDP5680 FAIRCHILD-FDP5680 Datasheet
440Kb / 16P
   60V N-Channel PowerTrench??MOSFET
FDS5670 FAIRCHILD-FDS5670 Datasheet
250Kb / 8P
   60V N-Channel PowerTrench??MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com