công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD3706 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD3706
Giải thích chi tiết về linh kiện  20V N-Channel PowerTrench MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD3706 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD3706 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD3706 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD3706 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD3706 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD3706 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
FDD3706/FDU3706 Rev C (W)
Typical Characteristics
0
20
40
60
80
100
0
1
2
3
4
5
VDS, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
3.5V
VGS=4.5V
2.5V
3.0V
2.0V
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
0
20
40
60
80
100
ID, DRAIN CURRENT (A)
VGS = 2.5V
4.0V
3.5V
4.5V
3.0V
Figure 1. On-Region Characteristics
Figure 2. On-Resistance Variation with
Drain Current and Gate Voltage
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
175
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
o
C)
ID = 14.7A
VGS = 4.5V
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
1
2
3
4
5
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
ID = 7.4A
TA = 125
oC
TA = 25
oC
Figure 3. On-Resistance Variation
withTemperature
Figure 4. On-Resistance Variation with
Gate-to-Source Voltage
0
10
20
30
40
50
60
1
1.5
2
2.5
3
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
TA =-55
oC
25
oC
125
oC
VDS = 5V
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
VSD, BODY DIODE FORWARD VOLTAGE (V)
TA = 125
oC
25
oC
-55
oC
VGS = 0V
Figure 5. Transfer Characteristics
Figure 6. Body Diode Forward Voltage Variation
with Source Current and Temperature


Số phần tương tự - FDD3706

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD3706 ISC-FDD3706 Datasheet
299Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - FDD3706

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6530A FAIRCHILD-FDD6530A Datasheet
82Kb / 5P
   20V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6574A FAIRCHILD-FDS6574A Datasheet
90Kb / 5P
   20V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDN371N FAIRCHILD-FDN371N Datasheet
84Kb / 5P
   20V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDG327N FAIRCHILD-FDG327N Datasheet
79Kb / 5P
   20V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6162N3 FAIRCHILD-FDS6162N3 Datasheet
189Kb / 6P
   20V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6572A FAIRCHILD-FDS6572A Datasheet
75Kb / 5P
   20V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDV305N FAIRCHILD-FDV305N Datasheet
172Kb / 5P
   20V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDG329N FAIRCHILD-FDG329N Datasheet
79Kb / 5P
   20V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6064N3 FAIRCHILD-FDS6064N3 Datasheet
189Kb / 6P
   20V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6064N7 FAIRCHILD-FDS6064N7 Datasheet
198Kb / 6P
   20V N-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com