công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD3682 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD3682
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel PowerTrench MOSFET 100V, 32A, 36m?
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD3682 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD3682 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD3682 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD3682 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD3682 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD3682 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD3682 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD3682 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD3682 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD3682 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
©2002 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD3682 Rev. B
Figure 5. Forward Bias Safe Operating Area
NOTE: Refer to Fairchild Application Notes AN7514 and AN7515
Figure 6. Unclamped Inductive Switching
Capability
Figure 7. Transfer Characteristics
Figure 8. Saturation Characteristics
Figure 9. Drain to Source On Resistance vs Drain
Current
Figure 10. Normalized Drain to Source On
Resistance vs Junction Temperature
Typical Characteristics T
C = 25°C unless otherwise noted
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
0.1
1
10
100
1
10
100
200
200
TJ = MAX RATED
TC = 25
oC
SINGLE PULSE
LIMITED BY rDS(ON)
AREA MAY BE
OPERATION IN THIS
10
µs
100
µs
1ms
10ms
DC
1
10
100
0.001
0.01
0.1
1
10
tAV, TIME IN AVALANCHE (ms)
STARTING TJ = 25
oC
STARTING TJ = 150
oC
tAV = (L)(IAS)/(1.3*RATED BVDSS - VDD)
If R = 0
If R
≠ 0
tAV = (L/R)ln[(IAS*R)/(1.3*RATED BVDSS - VDD) +1]
0
20
40
60
80
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
PULSE DURATION = 80
µs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
VDD = 15V
TJ = 175
oC
TJ = 25
oC
TJ = -55
oC
0
20
40
60
80
01
234
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
VGS = 6V
PULSE DURATION = 80
µs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
VGS = 5V
TC = 25
oC
VGS = 20V
VGS = 10V
20
30
40
50
60
0
5
10
15
20
25
30
35
Id, DRAIN CURRENT (A)
VGS = 10V
VGS = 6V
PULSE DURATION = 80ms
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
-80
-40
0
40
80
120
160
200
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
VGS = 10V, ID =32A
PULSE DURATION = 80
µs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX


Số phần tương tự - FDD3682

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD3682 ISC-FDD3682 Datasheet
336Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
ON Semiconductor
FDD3682-F085 ONSEMI-FDD3682-F085 Datasheet
368Kb / 12P
   N-Channel PowerTrench® MOSFET 100V, 32A, 36mΩ
September-2017, Rev. 1
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDD3682-NL VBSEMI-FDD3682-NL Datasheet
984Kb / 8P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDD3682 FAIRCHILD-FDD3682_10 Datasheet
426Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100V, 32A, 36m廓
FDD3682_F085 FAIRCHILD-FDD3682_F085 Datasheet
426Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDD3682

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDB3682 FAIRCHILD-FDB3682 Datasheet
278Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 100V, 32A, 36m?
FDD3682 FAIRCHILD-FDD3682_10 Datasheet
426Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100V, 32A, 36m廓
logo
ON Semiconductor
FDD3682-F085 ONSEMI-FDD3682-F085 Datasheet
368Kb / 12P
   N-Channel PowerTrench® MOSFET 100V, 32A, 36mΩ
September-2017, Rev. 1
logo
Fairchild Semiconductor
FDB2552 FAIRCHILD-FDB2552 Datasheet
256Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 150V, 37A, 36m?
FDD3690 FAIRCHILD-FDD3690 Datasheet
84Kb / 5P
   100V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDC3612 FAIRCHILD-FDC3612 Datasheet
134Kb / 5P
   100V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS3170N7 FAIRCHILD-FDS3170N7 Datasheet
208Kb / 6P
   100V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS3670 FAIRCHILD-FDS3670 Datasheet
204Kb / 8P
   100V N-Channel PowerTrench??MOSFET
FDS3680 FAIRCHILD-FDS3680 Datasheet
202Kb / 8P
   100V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDT3612 FAIRCHILD-FDT3612 Datasheet
108Kb / 5P
   100V N-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com