công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD3672 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD3672
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel UltraFET Trench MOSFET 100V, 44A, 28m?
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD3672 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD3672 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD3672 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD3672 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD3672 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD3672 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD3672 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD3672 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD3672 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD3672 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
©2002 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD3672 Rev. A
Typical Characteristics T
C = 25°C unless otherwise noted
Figure 1. Normalized Power Dissipation vs
Ambient Temperature
Figure 2. Maximum Continuous Drain Current vs
Case Temperature
Figure 3. Normalized Maximum Transient Thermal Impedance
Figure 4. Peak Current Capability
TC, CASE TEMPERATURE (
oC)
0
0
255075
100
175
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
125
150
0
10
20
30
40
50
25
50
75
100
125
150
175
TC, CASE TEMPERATURE (
oC)
VGS = 10V
0.01
0.1
1
10-4
10-3
10-2
10-1
100
101
2
10-5
t, RECTANGULAR PULSE DURATION (s)
NOTES:
DUTY FACTOR: D = t1/t2
PEAK TJ = PDM x ZθJC x RθJC + TC
PDM
t1
t2
0.5
0.2
0.1
0.05
0.01
0.02
DUTY CYCLE - DESCENDING ORDER
SINGLE PULSE
100
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
100
101
500
30
t , PULSE WIDTH (s)
TRANSCONDUCTANCE
MAY LIMIT CURRENT
IN THIS REGION
VGS = 10V
TC = 25
oC
I = I25
175 - TC
150
FOR TEMPERATURES
ABOVE 25oC DERATE PEAK
CURRENT AS FOLLOWS:


Số phần tương tự - FDD3672

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDD3672 VBSEMI-FDD3672 Datasheet
984Kb / 8P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD3672 ISC-FDD3672 Datasheet
299Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FDD3672 FAIRCHILD-FDD3672_08 Datasheet
431Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -14A, 64m廓
FDD3672 FAIRCHILD-FDD3672_11 Datasheet
117Kb / 6P
   N-Channel UltraFET Trench MOSFET 100V, 44A, 28m廓
More results

Mô tả tương tự - FDD3672

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD3672 FAIRCHILD-FDD3672_11 Datasheet
117Kb / 6P
   N-Channel UltraFET Trench MOSFET 100V, 44A, 28m廓
FDB3672_F085 FAIRCHILD-FDB3672_F085 Datasheet
506Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100V, 44A, 28m廓
FDB3672 FAIRCHILD-FDB3672_09 Datasheet
506Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100V, 44A, 28m廓
HUF75637P3 FAIRCHILD-HUF75637P3 Datasheet
201Kb / 10P
   44A, 100V, 0.030 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
logo
Intersil Corporation
HUF75637P3 INTERSIL-HUF75637P3 Datasheet
332Kb / 9P
   44A, 100V, 0.030 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA75637P3 FAIRCHILD-HUFA75637P3 Datasheet
202Kb / 10P
   44A, 100V, 0.030 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
logo
MagnaChip Semiconductor...
MDD1902 MGCHIP-MDD1902 Datasheet
904Kb / 6P
   Single N-channel Trench MOSFET 100V, 40A, 28m(ohm)
logo
Fairchild Semiconductor
FDMS3672 FAIRCHILD-FDMS3672 Datasheet
252Kb / 7P
   N-Channel UltraFET Trench MOSFET 100V, 22A, 23mohm
HUF75229P3 FAIRCHILD-HUF75229P3 Datasheet
220Kb / 9P
   44A, 50V, 0.022 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFET
logo
Intersil Corporation
HUF75229P3 INTERSIL-HUF75229P3 Datasheet
135Kb / 8P
   44A, 50V, 0.022 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com