công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD3570 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD3570
Giải thích chi tiết về linh kiện  80V N-Channel PowerTrench MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD3570 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD3570 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD3570 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD3570 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD3570 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD3570 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD3570 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD3570 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD3570 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
TO-252 (FS PKG Code AA)
TO-252 Tape and Reel Data and Package Dimensions
September 1999, Rev. A
1:1
Scale 1:1 on letter size paper
Dimensions shown below are in:
inches [millimeters]
Part Weight per unit (gram): 0.300


Số phần tương tự - FDD3570

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD3570 FAIRCHILD-FDD3570 Datasheet
76Kb / 5P
   80V N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD3570 ISC-FDD3570 Datasheet
299Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FDD3570_0011 FAIRCHILD-FDD3570_0011 Datasheet
76Kb / 5P
   80V N-Channel PowerTrench MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDD3570

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
KDS3512 KEXIN-KDS3512 Datasheet
62Kb / 2P
   80V N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SI4480DY FAIRCHILD-SI4480DY Datasheet
90Kb / 5P
   80V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS3590 FAIRCHILD-FDS3590 Datasheet
204Kb / 8P
   80V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS3570 FAIRCHILD-FDS3570_00 Datasheet
83Kb / 5P
   80V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS3570 FAIRCHILD-FDS3570 Datasheet
250Kb / 8P
   80V N-Channel PowerTrench??MOSFET
FDC3512 FAIRCHILD-FDC3512 Datasheet
133Kb / 5P
   80V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD3570_0011 FAIRCHILD-FDD3570_0011 Datasheet
76Kb / 5P
   80V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS3512 FAIRCHILD-FDS3512 Datasheet
86Kb / 5P
   80V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS3580 FAIRCHILD-FDS3580_00 Datasheet
84Kb / 5P
   80V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD3580 FAIRCHILD-FDD3580 Datasheet
125Kb / 5P
   80V N-Channel PowerTrench??MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com