công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD2572 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD2572
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel PowerTrench MOSFET 150V, 29A, 54m?
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD2572 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD2572 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD2572 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD2572 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD2572 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD2572 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD2572 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD2572 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD2572 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD2572 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
©2002 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD2572 / FDU2572 Rev. B
Figure 11. Normalized Gate Threshold Voltage vs
Junction Temperature
Figure 12. Normalized Drain to Source
Breakdown Voltage vs Junction Temperature
Figure 13. Capacitance vs Drain to Source
Voltage
Figure 14. Gate Charge Waveforms for Constant
Gate Currents
Typical Characteristics T
C = 25°C unless otherwise noted
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
-80
-40
0
40
80
120
160
200
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
VGS = VDS, ID = 250µA
0.9
1.0
1.1
1.2
-80
-40
0
40
80
120
160
200
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
ID = 250µA
10
100
1000
0.1
1
10
150
1000
VGS = 0V, f = 1MHz
CISS = CGS + CGD
COSS ≅ CDS + CGD
CRSS = CGD
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
0
2
4
6
8
10
0
5
10
15
20
25
30
Qg, GATE CHARGE (nC)
VDD = 75V
ID = 9A
ID = 4A
WAVEFORMS IN
DESCENDING ORDER:


Số phần tương tự - FDD2572

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD2572 ISC-FDD2572 Datasheet
298Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
ON Semiconductor
FDD2572-F085 ONSEMI-FDD2572-F085 Datasheet
477Kb / 12P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 150V, 29A, 54m廓
September-2017, Rev.1
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDD2572-NL VBSEMI-FDD2572-NL Datasheet
1,004Kb / 9P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDD2572_F085 FAIRCHILD-FDD2572_F085_08 Datasheet
578Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 150V, 29A, 54m廓
More results

Mô tả tương tự - FDD2572

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDB2572 FAIRCHILD-FDB2572 Datasheet
269Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 150V, 29A, 54m?
FDP2572 FAIRCHILD-FDP2572_12 Datasheet
368Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 150V, 29A, 54m廓
logo
ON Semiconductor
FDD2572-F085 ONSEMI-FDD2572-F085 Datasheet
477Kb / 12P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 150V, 29A, 54m廓
September-2017, Rev.1
logo
Fairchild Semiconductor
FDD2572_F085 FAIRCHILD-FDD2572_F085_08 Datasheet
578Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 150V, 29A, 54m廓
logo
Guangdong Kexin Industr...
KDB2570 KEXIN-KDB2570 Datasheet
51Kb / 2P
   150V N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDS2570 FAIRCHILD-FDS2570_01 Datasheet
106Kb / 6P
   150V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDP2570 FAIRCHILD-FDP2570 Datasheet
81Kb / 5P
   150V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDC2512 FAIRCHILD-FDC2512 Datasheet
176Kb / 5P
   150V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS2070N7 FAIRCHILD-FDS2070N7 Datasheet
200Kb / 6P
   150V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD2512 FAIRCHILD-FDD2512 Datasheet
86Kb / 5P
   150V N-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com