công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD2570 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD2570
Giải thích chi tiết về linh kiện  150V N-Channel PowerTrench MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD2570 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD2570 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD2570 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD2570 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD2570 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD2570 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
FDD2570 Rev C(W)
Typical Characteristics
0
2
4
6
8
10
0
102030
40
Qg, GATE CHARGE (nC)
ID = 4.7 A
VDS = 25 V
75
50 V
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
0
10
2030405060708090
100
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
CISS
CRSS
COSS
f = 1MHz
VGS = 0 V
Figure 7. Gate Charge Characteristics.
Figure 8. Capacitance Characteristics.
0.001
0.01
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
1000
VDS, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
DC
10s
1s
100ms
RDS(ON) LIMIT
VGS = 10V
SINGLE PULSE
RθJA = 96
oC/W
TA = 25
o
C
10ms
1ms
100us
0
20
40
60
80
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1, TIME (sec)
SINGLE PULSE
RθJA = 96 °C/W
TA = 25°C
Figure 9. Maximum Safe Operating Area.
Figure 10. Single Pulse Maximum
Power Dissipation.
0.001
0.01
0.1
1
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1, TIME (sec)
RθJA(t) = r(t) + RθJA
RθJA = 96 °C/W
TJ - TA = P * RθJA(t)
Duty Cycle, D = t1 / t2
P(pk)
t1
t2
SINGLE
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
D = 0.5
Figure 11. Transient Thermal Response Curve.
Thermal characterization performed using the conditions described in Note 1b.
Transient thermal response will change depending on the circuit board design.


Số phần tương tự - FDD2570

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD2570 ISC-FDD2570 Datasheet
299Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - FDD2570

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
KDB2570 KEXIN-KDB2570 Datasheet
51Kb / 2P
   150V N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDS2570 FAIRCHILD-FDS2570_01 Datasheet
106Kb / 6P
   150V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDP2570 FAIRCHILD-FDP2570 Datasheet
81Kb / 5P
   150V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDC2512 FAIRCHILD-FDC2512 Datasheet
176Kb / 5P
   150V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS2070N7 FAIRCHILD-FDS2070N7 Datasheet
200Kb / 6P
   150V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD2512 FAIRCHILD-FDD2512 Datasheet
86Kb / 5P
   150V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS2070N3 FAIRCHILD-FDS2070N3 Datasheet
192Kb / 6P
   150V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS2570 FAIRCHILD-FDS2570 Datasheet
232Kb / 8P
   150V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD2572 FAIRCHILD-FDD2572 Datasheet
247Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 150V, 29A, 54m?
FDB2532 FAIRCHILD-FDB2532 Datasheet
275Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 150V, 79A, 16m?
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com