công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDC642 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDC642
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 2.5V Specified PowerTrench?줞OSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDC642 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FDC642 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDC642 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDC642 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDC642 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDC642 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDC642 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDC642 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDC642 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
© 1998 Fairchild Semiconductor Corporation
SuperSOT
™-6 (FS PKG Code 31, 33)
1 : 1
Scale 1:1 on letter size paper
Dimensions shown below are in:
inches [millimeters]
Part Weight per unit (gram): 0.0158
SuperSOTTM-6 Tape and Reel Data and Package Dimensions, continued
September 1998, Rev. A


Số phần tương tự - FDC642

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDC6420 FAIRCHILD-FDC6420 Datasheet
102Kb / 8P
   20V N & P-Channel PowerTrench MOSFETs
FDC6420C FAIRCHILD-FDC6420C Datasheet
102Kb / 8P
   20V N & P-Channel PowerTrench MOSFETs
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDC6420C-NL VBSEMI-FDC6420C-NL Datasheet
1Mb / 10P
   N- and P-Channel V (D-S) MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDC642P-F085 ONSEMI-FDC642P-F085 Datasheet
1Mb / 9P
   MOSFET ??P-Channel, POWERTRENCH -20 V, -4 A, 100 m
September, 2020 ??Rev. 3
FDC642P-F085P ONSEMI-FDC642P-F085P Datasheet
1Mb / 9P
   MOSFET ??P-Channel, POWERTRENCH -20 V, -4 A, 100 m
September, 2020 ??Rev. 3
More results

Mô tả tương tự - FDC642

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDZ204P FAIRCHILD-FDZ204P Datasheet
195Kb / 6P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench
FDZ206P FAIRCHILD-FDZ206P Datasheet
219Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench
FDC634P FAIRCHILD-FDC634P_01 Datasheet
138Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
SI4463DY FAIRCHILD-SI4463DY Datasheet
49Kb / 3P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDC638P FAIRCHILD-FDC638P_01 Datasheet
156Kb / 5P
   P-Channel 2.5V PowerTrench Specified MOSFET
FDN302P FAIRCHILD-FDN302P Datasheet
103Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDN342P FAIRCHILD-FDN342P Datasheet
307Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench??MOSFET
FDR840P FAIRCHILD-FDR840P Datasheet
78Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDC602P FAIRCHILD-FDC602P_01 Datasheet
66Kb / 5P
   P-Channel 2.5V PowerTrench Specified MOSFET
FDW264P FAIRCHILD-FDW264P Datasheet
153Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com