công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDC638P bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDC638P
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDC638P bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FDC638P Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDC638P Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDC638P Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDC638P Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDC638P Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDC638P Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDC638P Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDC638P Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDC638P Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
FDC638P Rev.B
0
1
2
3
4
5
0
4
8
12
16
20
-V
, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
V
= -4.5V
GS
- 2.5V
DS
- 2.0V
-3.0V
0
5
10
15
20
0.8
1
1.2
1.4
1.6
- I , DRAIN CURRENT (A)
V
= -2.5V
GS
D
-4.5V
-3.0V
-4.0V
-3.5V
Typical Electrical Characteristics
Figure 1. On-Region Characteristics.
Figure 2. On-Resistance Variation with
Drain Current and Gate Voltage .
Figure 3. On-Resistance Variation
with Temperature.
Figure 5.Transfer Characteristics.
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
0.001
0.01
0.1
1
10
20
-V
, BODY DIODE FORWARD VOLTAGE (V)
25°C
-55°C
V
= 0V
GS
SD
T = 125°C
J
Figure 4. On Resistance Variation with
Gate-to-Source Voltage.
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
T , JUNCTION TEMPERATURE (°C)
V
= -4.5V
GS
I = -4.5A
D
J
1
2
3
4
5
0
0.03
0.06
0.09
0.12
0.15
- V
, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
GS
T = 125°C
A
25°C
I
= -2.0A
D
0
0.8
1.6
2.4
3.2
4
0
4
8
12
16
20
-V
, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
V
= -5V
DS
GS
T = -55°C
J
125°C
25°C
Figure 6. Body Diode Forward Voltage
Variation with Source Current
and Temperature.


Số phần tương tự - FDC638P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDC638P FAIRCHILD-FDC638P Datasheet
156Kb / 5P
   P-Channel 2.5V PowerTrench Specified MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDC638P VBSEMI-FDC638P Datasheet
1,006Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDC638P FAIRCHILD-FDC638P_01 Datasheet
156Kb / 5P
   P-Channel 2.5V PowerTrench Specified MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDC638P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDC640P FAIRCHILD-FDC640P Datasheet
261Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDS6576 FAIRCHILD-FDS6576 Datasheet
607Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
USB10P FAIRCHILD-USB10P Datasheet
279Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDR838P FAIRCHILD-FDR838P Datasheet
204Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDN336P FAIRCHILD-FDN336P Datasheet
64Kb / 5P
   Single P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDS6375 FAIRCHILD-FDS6375 Datasheet
194Kb / 8P
   Single P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDS6875 FAIRCHILD-FDS6875 Datasheet
194Kb / 8P
   Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDZ202P FAIRCHILD-FDZ202P Datasheet
35Kb / 4P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM BGA MOSFET
FDC6327C FAIRCHILD-FDC6327C Datasheet
323Kb / 12P
   Dual N & P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDZ2552P FAIRCHILD-FDZ2552P Datasheet
52Kb / 4P
   Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM BGA MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com