công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1ZS115 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - First Components International

tên linh kiện 1ZS115
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0 WATT SURFACE MOUNT ZENER DIODE LOW ZENER IMPEDANCE
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FCI [First Components International]
Trang chủ  http://www.cotra.com.tw/
Logo FCI - First Components International

1ZS115 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - First Components International

  1ZS115 Datasheet HTML 1Page - First Components International 1ZS115 Datasheet HTML 2Page - First Components International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
MECHANICAL DATA
! CASE:MOLDED PLASTIC
! TERMINALS:SOLDER PLATED
! POLARITY:INDICATED BY CATHODE BAND
! WEIGHT:0.10 GRAMS
MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS
RATINGS AT 25
°C AMBIENT TEMPERATURE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
STORAGE AND OPERATING TEMPERATURE RANGE -55℃ TO + 150℃
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25℃UNLESS OTHERWISE NOTED) VF=1.2V MAX, IF = 200mA FOR ALL TYPES
ZENER
BREAKDOWN
VOLTAGE
DYNAMIC IMPEDANCES
25℃TA
MAXIMUM REVERSE
CURRENT
@ MEASUREMENT
VOLTAGE AND 25℃TA
MAXIMUM FORWARD
VOLTAGE
@25℃TA
@IF=1.0A
VZ
IZT
ZZT
IZK
ZZK
VR
IR
VF
TYPE
V
mA
Ohms
mA
ohms
V
µA
V
1ZS110
1ZS115
1ZS120
1ZS130
1ZS140
1ZS150
1ZS160
1ZS170
1ZS180
1ZS190
1ZS200
1ZS210
1ZS220
1ZS230
1ZS240
1ZS250
1ZS260
1ZS270
1ZS280
1ZS290
1ZS300
1ZS310
1ZS320
1ZS330
110
115
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
750
750
850
1000
1200
1300
1500
2200
2200
2500
2500
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
8000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9500
9500
9500
80
85
90
95
105
110
120
130
140
150
165
165
170
175
180
190
195
200
210
215
220
225
233
240
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
NOTE︰STANDARD ± 20% ,
SUFFIX〝A〞± 10%,SUFFIX〝B〞± 5%
〝U〞+5% -0 %,SUFFIX 〝D〞+0% –5 %,
SUFFIX〝T〞±10V
.008
(1.2)
.059(1.5)
.035(.9)
.216(5.5)
.185(4.7)
.008
(.2)
.051
(1.3)
.091(2.3)
.067(1.7)
.040(1.0)
.051(1.3)
.110(2.8)
.080(2.0)
FEATURES
! PLASTIC PACKAGE HAS UNDERWRITERS LABORATORY
FLAMMABILITY CLASSIFICATION 94V-0
! LOW ZENER IMPEDANCE
! EXCELLENT CLAMPING CAPABILITY
Data Sheet
Description
Mechanical Dimensions
SMA
DIMENSIONS IN INCH(MM)
1.0 WATT SURFACE MOUNT
ZENER DIODE


Mô tả tương tự - 1ZS115

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1SMA4762R2 TSC-1SMA4762R2 Datasheet
199Kb / 4P
   1.0 Watt Surface Mount Silicon Zener Diodes
1SMA4737 TSC-1SMA4737_11 Datasheet
139Kb / 4P
   1.0 Watt Surface Mount Silicon Zener Diodes
1SMA4737 TSC-1SMA4737_13 Datasheet
297Kb / 6P
   1.0 Watt Surface Mount Silicon Zener Diodes
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
ZTS270X SECOS-ZTS270X Datasheet
240Kb / 2P
   1.0 Watts Surface Mount Zener Diode
SMA4735 SECOS-SMA4735 Datasheet
318Kb / 4P
   1.0 Watts Surface Mount Zener Diode
SMA47XX SECOS-SMA47XX_15 Datasheet
193Kb / 3P
   1.0 Watts Surface Mount Zener Diode
SMA47XX SECOS-SMA47XX Datasheet
332Kb / 3P
   1.0 Watts Surface Mount Zener Diode
logo
Frontier Electronics.
ZM200-X FRONTIER-ZM200-X Datasheet
120Kb / 2P
   1 WATT SURFACE MOUNT ZENER DIODE
logo
Bytesonic Electronics C...
1SMA4728A BYTESONIC-1SMA4728A Datasheet
601Kb / 4P
   1.0 WATT SURFACE MOUNTSILICON ZENER DIODES
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1SMA4741 TSC-1SMA4741_1 Datasheet
339Kb / 4P
   1.0 Watts Surface Mount Silicon Zener Diode
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com