công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDC6301N bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDC6301N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N-Channel , Digital FET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDC6301N bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FDC6301N Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDC6301N Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDC6301N Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDC6301N Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
FDC6301N Rev.C
Typical Electrical Characteristics (continued)
Figure 9. Maximum Safe Operating Area.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0
1
2
3
4
5
Q
, GATE CHARGE (nC)
g
I = 0.2A
D
15V
V
= 5V
DS
10V
Figure 7. Gate Charge Characteristics
.
0.5
1
2
5
10
15
25
35
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
V
, DRAI N-SOURCE VOLTAGE (V)
DS
DC
1s
100ms
1ms
RDS(ON)
LIMIT
V
= 2.7V
SINGLE PULSE
R
=See note 1b
T = 25°C
GS
A
θJA
10ms
0.01
0.1
1
10
100
300
0
1
2
3
4
5
SINGLE PULSE TIME (SEC)
SINGLE PULSE
R
=See note 1b
T = 25°C
θJA
A
Figure 10. Single Pulse Maximum Power
Dissipation.
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
300
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
t , TIME (sec)
1
Single Pulse
D = 0.5
0.1
0.05
0.02
0.01
0.2
Duty Cycle, D = t / t
1
2
R
(t) = r(t) * R
R
= See Note 1b
θJA
θJA
θJA
T - T
= P * R
(t)
θJA
A
J
P(pk)
t1
t 2
Figure 11. Transient Thermal Response Curve
.
Note: Thermal characterization performed using the conditions described in note 1b.Transient thermal
response will change depending on the circuit board design.
0.1
0.5
1
2
5
10
25
1
2
3
5
10
20
30
V
, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
DS
C iss
f = 1 MHz
V
= 0V
GS
C oss
C rss
Figure 8. Capacitance Characteristics.


Số phần tương tự - FDC6301N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDC6301N FAIRCHILD-FDC6301N Datasheet
374Kb / 5P
   Dual N-Channel , Digital FET
logo
TECH PUBLIC Electronics...
FDC6301N-TP TECHPUBLIC-FDC6301N-TP Datasheet
870Kb / 3P
   Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDC6301N FAIRCHILD-FDC6301N_01 Datasheet
374Kb / 5P
   Dual N-Channel , Digital FET
More results

Mô tả tương tự - FDC6301N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6301N FAIRCHILD-FDG6301N Datasheet
226Kb / 8P
   Dual N-Channel, Digital FET
FDG6313N FAIRCHILD-FDG6313N Datasheet
58Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
FDC6301N FAIRCHILD-FDC6301N_01 Datasheet
374Kb / 5P
   Dual N-Channel , Digital FET
FDG6301N_F085 FAIRCHILD-FDG6301N_F085 Datasheet
351Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
logo
ON Semiconductor
FDG6301N-F085 ONSEMI-FDG6301N-F085 Datasheet
640Kb / 6P
   Dual N-Channel, Digital FET
September, 2019 - Rev. 3
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM2302BWSR HMSEMI-HM2302BWSR Datasheet
199Kb / 5P
   Dual N-Channel Digital FET
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6303N FAIRCHILD-FDG6303N_01 Datasheet
413Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
FDC6303N FAIRCHILD-FDC6303N Datasheet
72Kb / 4P
   Digital FET, Dual N-Channel
FDG6303N FAIRCHILD-FDG6303N Datasheet
226Kb / 8P
   Dual N-Channel, Digital FET
FDG6301N FAIRCHILD-FDG6301N_09 Datasheet
351Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com