công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDC606P bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDC606P
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDC606P bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FDC606P Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDC606P Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDC606P Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDC606P Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDC606P Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
December 2001
2001 Fairchild Semiconductor Corporation
FDC606P Rev E (W)
FDC606P
P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
General Description
This
P-Channel
1.8V
specified
MOSFET
uses
Fairchild’s low voltage PowerTrench process. It has
been optimized for battery power management
applications.
Applications
• Battery management
• Load switch
• Battery protection
Features
• –6 A, –12 V.
RDS(ON) = 26 m
Ω @ VGS = –4.5 V
RDS(ON) = 35 m
Ω @ VGS = –2.5 V
RDS(ON) = 53 m
Ω @ VGS = –1.8 V
• Fast switching speed
• High performance trench technology for extremely
low RDS(ON)
D
D
D
S
D
G
SuperSOT -6
TM
6
5
4
1
2
3
Absolute Maximum Ratings T
A=25
oC unless otherwise noted
Symbol
Parameter
Ratings
Units
VDSS
Drain-Source Voltage
–12
V
VGSS
Gate-Source Voltage
±8
V
ID
Drain Current – Continuous
(Note 1a)
–6
A
– Pulsed
–20
Maximum Power Dissipation
(Note 1a)
1.6
W
PD
(Note 1b)
0.8
TJ, TSTG
Operating and Storage Junction Temperature Range
–55 to +150
°C
Thermal Characteristics
RθJA
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient
(Note 1a)
78
°C/W
RθJC
Thermal Resistance, Junction-to-Case
(Note 1)
30
°C/W
Package Marking and Ordering Information
Device Marking
Device
Reel Size
Tape width
Quantity
.606
FDC606P
7’’
8mm
3000 units


Số phần tương tự - FDC606P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
FDC606P ONSEMI-FDC606P Datasheet
215Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
September-2017, Rev. 5
logo
TECH PUBLIC Electronics...
FDC606P TECHPUBLIC-FDC606P Datasheet
2Mb / 4P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDC606P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6308P FAIRCHILD-FDG6308P Datasheet
85Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDW254PZ FAIRCHILD-FDW254PZ_08 Datasheet
230Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDJ1027P FAIRCHILD-FDJ1027P_06 Datasheet
1Mb / 6P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDC606P ONSEMI-FDC606P Datasheet
215Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
September-2017, Rev. 5
logo
Fairchild Semiconductor
SI3445DV FAIRCHILD-SI3445DV Datasheet
90Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
SI3447DV FAIRCHILD-SI3447DV Datasheet
90Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
SI6467DQ FAIRCHILD-SI6467DQ Datasheet
98Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDN304P FAIRCHILD-FDN304P_01 Datasheet
106Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDS-4465 FAIRCHILD-FDS-4465 Datasheet
371Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench??MOSFET
FDG330P FAIRCHILD-FDG330P Datasheet
150Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com